Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

MM5Z2V2B Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # MM5Z2V2B
Description  SMD Planar Zener Diodes
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

MM5Z2V2B Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  MM5Z2V2B Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor MM5Z2V2B Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor MM5Z2V2B Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
MM5Z2V2B ... MM5Z39B
MM5Z2V2B ... MM5Z39B
SMD Planar Zener Diodes
SMD Planar Zener-Dioden
Ptot1 = 300 mW
VZ
= 2.4V ... 39V
Tjmax = 150°C
Version 2018-03-13
SOD-523
Dimensions - Maße [mm]
Type Code:
See table – Siehe Tabelle
Typical Applications
Voltage stabilization/-Regulators
(For overvoltage protection, see
ESD diodes ESD5Z series)
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Spannungs-Stabilisierung/-Regler
(zum Überspannungsschutz siehe
ESD-Dioden ESD5Z-Reihe)
Standardausführung 1)
Features
~ ±2% tolerance of Zener voltage
Sharp Zener voltage breakdown
Low leakage current
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
~ ±2% Toleranz der Zener-Spannung
Scharfer Zenerspannungsabbruch
Niedriger Sperrstrom
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
4000 / 7“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.01 g
Gewicht ca.
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Zener voltages and Type Codes see table on next page
Zener-Spannungen und Typ-Kodierungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Power dissipation
Verlustleistung
Ptot
200 mW 3)
300 mW 4)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-55...+150°C
-55...+150°C
Characteristics
Kennwerte
Thermal resistance junction to ambient
Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung
RthA
< 620 K/W 3)
< 350 K/W 4)
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Mounted with 3 mm2 copper pads at each terminal – Montage mit 3 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
4
Mounted with 35 mm2 copper pads at each terminal – Montage mit 35 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
1.2
1.6
Type
Code


Similar Part No. - MM5Z2V2B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIKUES Electronics
MM5Z2V2B SKTECHNOLGY-MM5Z2V2B Datasheet
329Kb / 3P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results

Similar Description - MM5Z2V2B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
MM1Z4689 DIOTEC-MM1Z4689_17 Datasheet
135Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
BZT52B2V4 DIOTEC-BZT52B2V4_18 Datasheet
129Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
BZT52C2V4 DIOTEC-BZT52C2V4_1 Datasheet
130Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
BZX84C2V4 DIOTEC-BZX84C2V4_18 Datasheet
188Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
MM1Z4728A DIOTEC-MM1Z4728A Datasheet
149Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
MM3Z2V4 DIOTEC-MM3Z2V4_18 Datasheet
149Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
MMS3Z2B4 DIOTEC-MMS3Z2B4 Datasheet
178Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
MMSZ5231C DIOTEC-MMSZ5231C Datasheet
135Kb / 2P
SMD Planar Zener Diodes
MM3Z2B4 DIOTEC-MM3Z2B4_19 Datasheet
151Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
MM5Z2V4 DIOTEC-MM5Z2V4 Datasheet
156Kb / 3P
SMD Planar Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com