Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LS-E65F Datasheet(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-E65F
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-E65F Datasheet(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LS-E65F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
LS E65F, LA E65F, LY E65F
2011-07-19
7
Helligkeits-Gruppierungsschema
für Standardselektion
Brightness Groups
for Standard Selection
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke1) Seite 19
Luminous Intensity1) page 19
IV (mcd)
Lichtstrom2) Seite 19
Luminous Flux2) page 19
ΦV (mlm)
BB
CA
CB
DA
DB
EA
EB
2240 … 2800
2800 … 3550
3550 … 4500
4500 … 5600
5600 … 7100
7100 … 9000
9000 …11200
2880
(typ.)
3700
(typ.)
4800
(typ.)
6050
(typ.)
7250
(typ.)
9200
(typ.)
11500
(typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4
Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of 3 or 4 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Helligkeits-Gruppierungsschema für Stop-Bremslicht-Selektion
Brightness Groups for Stop / Tail light Selection
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 19
Luminous
Intensity1) page 19
ΙΙΙΙV (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 19
Luminous flux
2) page 19
ΦV (mlm)
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 19
Luminous
Itensity1) page 19
ΙΙΙΙV (mcd)
Lichtstrom
1) Seite 19
Luminous flux
1) page 19
ΦV (mlm)
amber @4 mA
amber @50 mA
S2
T1
T2
U1
224 …
280
280…
355
355 …
450
450 …
560
280 (typ.)
360 (typ.)
460 (typ.)
575 (typ.)
DW
4500 … 7100
6600 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen
Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of a few individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com