Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

SFH-4010 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-4010
Description  IR-Lumineszenzdiode
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4010 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4010 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4010 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4010 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4010 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4010 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4010 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4010 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4010 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-4010 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
SFH 4010
IR-Lumineszenzdiode
Infrared Emitter
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2008-10-20
1
Wesentliche Merkmale
• Sehr kleines Gehäuse:
(LxBxH) 1,7 mm x 0,8 mm x 0,65 mm
• Typische Peakwellenlänge 950 nm
• Gegurtet lieferbar
Anwendungen
• Miniaturlichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
• Industrieelektronik
• „Messen/Steuern/Regeln“
• Sensorik
• Alarm- und Sicherungssysteme
• IR-Freiraumübertragung
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung
1) (I
F = 100 mA, tp = 20 ms)
Radiant Intensity Grouping
1)
Ie (mW/sr)
1) gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
SFH 4010
Q65110A6459
> 1.0 (typ. 2.5)
Features
• Very small package:
(LxWxH) 1.7 mm x 0.8 mm x 0.65 mm
• Typical Peak wavelength 950 nm
• Available on tape and reel
Applications
• Miniature photointerrupters
• Industrial electronics
• For drive and control circuits
• Sensor technology
• Alarm and safety equipment
• IR free air transmission
Nicht für Neuentwicklungen im Automobilbereich /
not for new designs in automotive applications


Similar Part No. - SFH-4010

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-400 OSRAM-SFH-400 Datasheet
172Kb / 13P
GaAs Infrared Emitter
SFH-4043 OSRAM-SFH-4043 Datasheet
478Kb / 13P
CHIPLED짰 with High Power Infrared Emitter
SFH-4045 OSRAM-SFH-4045 Datasheet
346Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4045N OSRAM-SFH-4045N Datasheet
445Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH-4046 OSRAM-SFH-4046 Datasheet
184Kb / 14P
High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH-4010

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH409 OSRAM-SFH409_03 Datasheet
57Kb / 5P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
SFH4200 OSRAM-SFH4200 Datasheet
77Kb / 7P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
SFH4271 OSRAM-SFH4271 Datasheet
86Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode Infrared Emitter
LD271 OSRAM-LD271 Datasheet
143Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode Infrared Emitter
SFH405 OSRAM-SFH405_12 Datasheet
130Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
SFH409 OSRAM-SFH409_12 Datasheet
138Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
SFH-409 OSRAM-SFH-409 Datasheet
114Kb / 5P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
SFH-4080 OSRAM-SFH-4080 Datasheet
266Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode
SFH-4200 OSRAM-SFH-4200 Datasheet
238Kb / 9P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
SFH-4500 OSRAM-SFH-4500 Datasheet
78Kb / 7P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9