Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LB-543C Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LB-543C
Description  colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-543C Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LB-543C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-543C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-543C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-543C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-543C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-543C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-543C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-543C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-543C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2009-10-20
2
LB 543C, LV 543C, LT 543C
n LV 543C abgekündigt nach OS-PD-2006-009 - wird nicht ersetzt werden.
LV 543C obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - no replacement.
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.:
Da die Gruppierung der LEDs in Lux mit der innovativen Partial Flux-Methode erfolgt, wurden Vergleichsmessungen an
Bauteilen jeweils mit dem "Partial Flux"-Testkopf und dem "Standard LED"-Testkopf (gemäß CIE-127-B) durchgeführt.
Der Vergleich soll als Orientierung dienen, er stellt keine eins-zu-eins-Korrelation dar. Ziel dieses Vergleichs ist ein
besseres Verständnis des Lichtflusses in [lux] in Relation zu den Lichtstärkewerten in [cd]. Das Verhältnis von typischen
Werten, die mit dem "Partial Flux" gemessen werden, zu denen, die mit dem Standard-Messkopf gemessen werden, ist
[lux] x 1,1 =[mcd].
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LT 543C-BWCW-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen BW oder CW enthalten
ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe
geliefert.
Z.B.:
LT 543C-BWCW-35
bedeutet,
dass
auf
dem
Gurt
nur
eine
der
Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information). LB 543C-UV-1 bedeutet, dass
das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
As the innovative partial flux method is applied to the grouping of LEDs in lux, some measurements were made in order
to compare the results of the “Partial Flux” testhead to the “standard LED” testhead (in compliance with CIE-127-B). The
comparison should be used for a better understanding of partial flux in [lux] in relation to the values stated in luminous
intensity [cd]. It should not be taken as a one-to-one correlation. The ratio of typical values measured with the “Partial
Flux” testhead and the normal LED testhead is [lux] x 1.1 =[mcd].
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LT 543C-BWCW-35 means that only one group BW or CW will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LT 543C-BWCW-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will be shippable
(see page 6 for explanation). LB 543C-UV-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated
on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Gehäusefarbe
Color of
Package
Partieller
Lichtfluss
1)
Seite 15
Partial Flux
1)
page 15
IF = 20 mA
EV [lux]
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
IF = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LB 543C-UV-1
LB 543C-VAW-35
blue
colorless clear
450 ...
1120
710 ...
1800
165 (typ.)
260 (typ.)
Q65110A2854
Q65110A2855
nLV 543C-BWCW-35
nLV 543C-CWDW-35
verde
colorless clear
1800 ...
4500
2800 ...
7100
660 (typ.)
1035 (typ.)
Q65110A2857
Q65110A1277
LT 543C-BWCW-35
LT 543C-CWDW-35
true green
colorless clear
1800 ...
4500
2800 ...
7100
660 (typ.)
1035 (typ.)
Q65110A2856
Q65110A1274



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com