Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LA-E6SF Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-E6SF
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-E6SF Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-E6SF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-E6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2010-01-15
2
LS E6SF, LR E6SF, LA E6SF, LO E6SF, LY E6SF
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LY E6SF-AABA-46-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen AA, AB oder BA
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY E6SF-AABA-46-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information). Z.B.: LS E6SF-V2BA-1-1
bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 5 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.B.:
LY E6SF-AABA-46-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B oder
-5A enthalten (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LY E6SF-AABA-46-1 means that only one group AA, AB or BA will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LY E6SF-AABA-46-1 means that only 1 wavelength group -4, -5 or -6 will be shippable
(see page 6 for explanation). E.g. LS E6SF-V2BA-1-1 means that the device will be shiped within the specified limits
as stated on page 5.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups
will be shipped on any one reel. E.g. LY E6SF-AABA-46-1 means that only 1 forward voltage group -3B, -4A, 4B or
-5A will be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 6 for explanation)
Bestellinformation für Standardselektion
Ordering Information for Standard Selection
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 18
Luminous
Intensity
1) page 18
I
F = 50 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 18
Luminous
Flux
2) page 18
I
F = 50 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS E6SF-V2BA-1-1
super-red
900 … 2240
4650 (typ.)
Q65110A4135
LR E6SF-BACA-1-1
red
1800 … 3550
7925 (typ.)
Q65110A9739
LA E6SF-BBCB-24-1
amber
2240 … 4500
10110 (typ.)
Q65110A6262
LO E6SF-ABCB-24-1
orange
1400 … 4500
8800 (typ.)
Q65110A7524
LY E6SF-V2AB-35-1
LY E6SF-AABA-46-1
yellow
900 … 1800
1120 … 2240
4030 (typ.)
4980 (typ.)
Q65110A7525
Q65110A6209



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com