Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LO-E6SF Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LO-E6SF
Description  white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LO-E6SF Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LO-E6SF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LO-E6SF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LO-E6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LO-E6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LO-E6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LO-E6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LO-E6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LO-E6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LO-E6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
LS E6SF, LR E6SF, LA E6SF, LO E6SF, LY E6SF
Power TOPLED
Enhanced thin film LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2010-01-15
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: mehr Licht durch
erhöhten optischen Wirkungsgrad
•
Wellenlänge: 633 nm (super-red), 625 nm (rot),
617 nm (amber), 606 nm (orange), 590 nm (gelb)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: InGaAlP
•
optischer Wirkungsgrad: 38 lm/W (super-red),
49 lm/W (red), 69 lm/W (amber, orange),
44 lm/W (yellow)
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Durchflussspannung, Wellenlänge
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
•
Ampelanwendung
•
Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung)
•
Innen- und Außenbeleuchtung im Auto-
mobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung und
Bremslichter)
•
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
•
Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
•
Signal- und Symbolleuchten
Features
•
package: white P-LCC-4 package, colorless clear
silicone resin
•
feature of the device: more light due to higher
optical efficiency
•
wavelength: 633 nm (super-red), 625 nm (red),
617 nm (amber), 606 nm (orange),
590 nm (yellow)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: InGaAlP
•
optical efficiency: 38 lm/W (super-red),
49 lm/W (red), 69 lm/W (amber, orange),
44 lm/W (yellow)
•
grouping parameter: luminous intensity, forward
voltage, wavelength
•
assembly methods: suitable for all SMT assembly
methods
•
soldering methods: reflow soldering and
TTW soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
•
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
•
traffic lights
•
backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising)
•
interior and exterior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting and brake lights)
•
substitution of micro incandescent lamps
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
•
signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LO-E6SF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams-OSRAM AG
LO-E6SF AMSOSRAM-LO-E6SF Datasheet
1Mb / 23P
Power TOPLED®
2022-09-01
More results

Similar Description - LO-E6SF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDG5AP OSRAM-LDG5AP Datasheet
606Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LBLTLVE63C OSRAM-LBLTLVE63C Datasheet
363Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LD-G5AP OSRAM-LD-G5AP Datasheet
606Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
LAY-T67B OSRAM-LAY-T67B Datasheet
353Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LAY-T67F OSRAM-LAY-T67F Datasheet
254Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LMW-G5AP OSRAM-LMW-G5AP Datasheet
396Kb / 17P
white P-LCC-4 package, clear silicone resin
LOG-T671 OSRAM-LOG-T671 Datasheet
529Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T670 OSRAM-LSG-T670 Datasheet
563Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSG-T676 OSRAM-LSG-T676 Datasheet
362Kb / 16P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com