Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LCW-W5KM Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-W5KM
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-W5KM Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCW-W5KM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-W5KM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-W5KM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-W5KM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-W5KM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-W5KM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-W5KM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-W5KM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-W5KM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
LCW W5KM
Golden DRAGON ARGUS with Chip Level Conversion (CLC)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Nicht für Neuentwicklungen / Not for New Designs
2009-11-02
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss mit ARGUS
® Optik, Chip
level conversion
•
Besonderheit des Bauteils: Lichtquelle mit
hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf
•
Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach CIE 1931 (weiß)
•
Farbtemperatur: 2500 K bis 4800 K
•
Farbwiedergabeindex: 80
•
Abstrahlwinkel: 160° (für
Displayhinterleuchtung optimiert)
•
Technologie: ThinGaN
•
optischer Wirkungsgrad: 50 lm/W bei 3500 K
•
Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: Selektivlöten
•
Vorbehandlung:
nach JEDEC Level 4
•
Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
•
Blitzlicht
•
Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
•
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
•
Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
•
Display Hinterleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf z. B. TFT
•
Dekorative Beleuchtung
•
Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
•
Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
Features
•
package: white SMD package, colorless clear
silicone resin with ARGUS
® optic; chip level
conversion
•
feature of the device: lightsource with high
luminous efficiency and small dimensions
•
color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (white)
•
color temperature: 2500 K to 4800 K
•
color reproduction index: 80
•
viewing angle: 160° (Optimized for display
backlighting)
•
technology: ThinGaN
•
optical efficiency: 50 lm/W at 3500 K
•
grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
•
assembly methods: suitable for all SMT
assembly methods
•
soldering methods: selective soldering
•
preconditioning:
acc. to JEDEC Level 4
•
taping: 24 mm tape with 200/reel, ø180 mm
•
ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
•
Flashlight
•
backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
•
substitution of micro incandescent lamps
•
indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
•
display backlight where high brightness is required
e.g. TFT
•
decorative and entertainment lighting
•
signal and symbol luminaire for orientation
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LCW-W5KM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCW-W51M OSRAM-LCW-W51M Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
LCW-W5AM OSRAM-LCW-W5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
logo
ams-OSRAM AG
LCW-W5AM AMSOSRAM-LCW-W5AM Datasheet
1Mb / 24P
Golden DRAGON® Plus
2015-12-16
logo
OSRAM GmbH
LCW-W5AP OSRAM-LCW-W5AP Datasheet
748Kb / 22P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LCW-W5SG OSRAM-LCW-W5SG Datasheet
595Kb / 17P
white SMD package, colored diffused silicone resin
More results

Similar Description - LCW-W5KM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDW5KM OSRAM-LDW5KM Datasheet
617Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LDW51M OSRAM-LDW51M Datasheet
283Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LRW5KM OSRAM-LRW5KM Datasheet
299Kb / 15P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LCWW5KM OSRAM-LCWW5KM Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
LUWW5KM OSRAM-LUWW5KM Datasheet
315Kb / 17P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
LD-W5KM OSRAM-LD-W5KM Datasheet
617Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LD-W51M OSRAM-LD-W51M Datasheet
283Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LR-W5KM OSRAM-LR-W5KM Datasheet
299Kb / 15P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LCW-W51M OSRAM-LCW-W51M Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
LUW-W5KM OSRAM-LUW-W5KM Datasheet
315Kb / 17P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com