Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LS-336K Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-336K
Description  colored, diffused 3 mm (T1) package
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-336K Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS-336K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-336K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-336K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-336K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-336K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-336K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-336K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-336K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-336K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2005-04-20
2
LS 336K, LY 336K
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LY 336K-K1N1-26
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen K1, K2, L1, L2, M1, M2 oder N1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY 336K-K1N1-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4,
-5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.: LS 336K-J2M2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LY 336K-K1N1-26 means
that only one group K1, K2, L1, L2, M1, M2 or N1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LY 336K-K1N1-26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see page 5 for
explanation). E.g. LS 336K-J2M2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Farbe der
Lichtaustritts-
fläche
Color of the
Light Emitting
Area
Lichtstärke
1)
Seite 12
Luminous
Intensity1)
page 12
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 12
Luminous
Flux2)
page 12
I
F = 2 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS 336K-J2L1-1
LS 336K-K2M1-1
LS 336K-J2M2-1
super-red
red diffused
5.6 ... 14.0
9.0 ... 22.4
5.6 ... 28.0
20 (typ.)
31 (typ.
33 (typ.
Q65110A3761
Q65110A0313
Q65110A2835
LY 336K-K1L2-26
LY 336K-L1M2-26
LY 336K-K1N1-26
yellow
yellow diffused
7.1 ... 18.0
11.2 ... 28.0
11.2 ... 35.5
25 (typ.)
40 (typ.)
47 (typ.)
Q65110A3662
Q65110A3663
Q65110A2837
Vergleichstabelle für 10 mA
Correllation Table for 10 mA
Typ
Type
I
F = 2 mA
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 12
Luminous
Intensity
1)
page 12
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke
2)
Seite 12
Luminous
Intensity
2)
page 12
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 12
Luminous
Flux
2)
page 12
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
LS 336K-J2L1-1
LS 336K-K2M1-1
LS 336K-J2M2-1
super-red
5.6 ... 14.0
9.0 ... 22.4
5.6 ... 28.0
47 (typ.)
75 (typ.)
80 (typ.)
95 (typ.)
150 (typ.)
160 (typ.)
LY 336K-K1L2-26
LY 336K-L1M2-26
LY 336K-K1N1-26
yellow
7.1 ... 18.0
11.2 ... 28.0
11.2 ... 35.5
60 (typ.)
95 (typ.)
112 (typ.)
120 (typ.)
190 (typ.)
225 (typ.)
Siehe auch Grafik auch Seite 7 / see also graph on page 7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com