Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LP3774 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3774
Description  Low-Power off-line / PSR controller
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3774 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP3774 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3774 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3774 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3774 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3774 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3774 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3774 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3774 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3774 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
LP3773/4/5
低功耗原边反馈控制芯片
描述
LP3773/4/5是一种高性能的交流/直流用于电池充电器和适配器的电源控制器,内置VCBO
750V功率三极管。该设备采用脉冲频率调制(PFM)的方法来建立非连续导通模式(DCM)
反激式电源。
LP3773/4/5提供精确的恒定电压,恒定电流(CV / CC)不需要光耦合器和二次控制电路
调节。它也消除了环路补偿电路的需要,同时保持良好的稳定性。LP3773/4/5可以实现良好
的调节和较高的平均效率,满足空载损耗小于30mW。
LP3773/4/5有一个专有的输出电缆压降补偿功能,即输出线损补偿,线损补偿量可通过调
节FB分压电阻阻值来调节,最大补偿量是输出电压的12%,可以有效补偿输出电流在输出线
上的损耗压降。
特点
原边反馈控制高精度恒流、恒压
30mW 待机功耗
内置三极管
可调电压下降补偿
恒流变化下,可调直流线 补偿
随机频率抖动调制减少系统 电磁干扰
开路保护
过压保护
短路保护
过温保护
可调节线损补偿
产品选型
LP3773 型号信息
型号
封装
规格
丝印
状态
LP3773/4/5
SOP-7
LP3772-1+内置 1300X 系列三极管
LP3773/4/5
量产
应用
手机、无绳电话、PDA、MP3 和其他便携式设备等的 适配器、电池 充电器 。
LED 驱动电流
线性电源和 RCC 开关电源升级换代的最佳选择
备用供电电源等
无锡市芯茂微电子有限公司
http://www.chip-hope.com
V1.4
- 3 -



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com