Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

HT3540S Datasheet(PDF) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3540S
Description  Support 0 V battery charging and prechargIng precIpItatIon mode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3540S Datasheet(HTML) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3540S Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3540S Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3540S Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3540S Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3540S Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
HT3540S
3/5
单节锂离子电池充电管理
www.hotchip.com.cn
Ver1.0
电气特性参数(除特殊说明外,所有参数均在室温 25℃下测得,并以 GND 端电位为 0 电位)
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VDD
-
4.75
-
8
V
饱和截止电压
Vo
VDD=5V
4.18
4.23
4.30
V
充电恢复电压
VR
VDD=5V
4.10
4.18
4.25
V
预充电电流
ICHARGE1
VDD=5V, VBAT<2.3V (典型值)
20
30
40
mA
充电电流
ICHARGE2
VDD=5V, VBAT=3.6V
200
400
-
mA
短路检测
VSHORT
VDD=5V, VBAT: 1V→0.2V
-
1
-
V
振荡频率
FOSC
VDD=5V,
VBAT=3.6V,VSEL=VDD
-
2
4
Hz
静电保护
ESD
人体模型
2000
-
-
V
过温保护
OTP
VDD=5V
-
150
-
℃
过温恢复
OTR
VDD=5V
-
130
-
℃
PCB 设计指引
在设计 HT3540 PCB 时,需要遵循以下指南:
VDD 的旁路电容需要紧靠芯片 VDD 和 GND 引脚;
Vbat 的旁路电容需要紧靠芯片 Vbat 和 GND 引脚;
静电防护措施
CMOS
电路为静电敏感器件,在生产、运输过程中需采取下面的预防措施,可以有效防止 CMOS
电路由于受静电放电影响而引起的损坏;
1.
操作人员要通过放静电腕带接地;
2.
生产设备外壳必须接地;
3.
装配过程中使用的工具必须接地;
4.
必须采用半导体包装或抗静电材料包装或运输.



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com