Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

TP8553C Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8553C
Description  Three-stage switch dimming non-isolated buck LED constant current driver chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8553C Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8553C Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8553C Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8553C Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8553C Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8553C Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8553C Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TP8553C
三段式开关调光的非隔离降压 LED 恒流驱动芯片
V1.2
Shenzhen TPOWER Semiconductor
3
极限参数(注 1)
参数
额定值
单位
VCC 到 GND 电压
-0.3~+20
V
DRN 到 GND 电压
-0.3~+500
V
CS,OVP,VHD 到 GND 电压
-0.3~+6
V
VCC 引脚电源电流
5
mA
功率损耗
0.6
W
储存环境温度
-50~+150
工作结温范围
-40~+150
ESD 水平(HBM)
2000
V
ESD 水平(MM)
200
V
推荐工作范围
参数
符号
工作条件
推荐值
单位
输出功率
POUT
VVIN=175VAC~265VAC;VOUT=80V
<20
W
最小 LED 输出电压
VLED
正常工作
>30
V
注 1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足个别性能指
标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对于未给定的上下
限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
电气参数
(无特殊说明,Ta=25℃,VCC=18V)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源启动
VST
VCC 启动电压
VVCC 上升
17
V
VUV
VCC 欠压锁定
VVCC 下降
9.3
V
VCLP
VCC 钳位电压
IVCC=1mA
18.8
V
IST
VCC 启动电流
VVCC= VST -1V
200
μA
IOP
VCC 工作电流
FOSC=60kHz
165
μA
电流控制
VREF
电感峰值电流检测阈值
388
400
412
mV
VCS_SHORT
LED 短路时电感峰值电流检测阈值
LED 短路
100
mV
TLEB
电流检测前沿消隐时间
350
ns
TDELAY
芯片关断延时
200
ns
定时控制
TON_MAX
最大导通时间
60
μs
TOFF_MIN
最小关断时间
3.5
μs
TOFF_MAX
最大关断时间
240
μs
TVHD
开关关闭后 VHD 电压保持时间
CVHD2=2.2uF
4
S
VOVP
OVP 引脚电压
0.5
V
功率管
RON
功率管导通电阻
VGS=18V/ IDS=0.5A
5
Ω
BVDSS
功率管击穿电压
VGS=0V/ IDS=250μA
500
V
ILEAK
功率管漏电流
VGS=0V/ VDS=500V
1
μA
智能温控
TRED
输出电流智能温控开始温度
150



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com