Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LP2706A Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2706A
Description  Non-IsolatIon Control Drive
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2706A Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2706A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2706A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2706A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2706A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2706A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2706A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2706A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
LP2706A
非隔离降压开关电源恒压控制驱动
LP2706A_CN_DS_Rev.1.3
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
电气参数(注 4, 5)(无特别说明情况下,V
BP =5.8 V,TA =25℃)
符号
描述
条件
最小值
典型值
最大值
单位
控制部分
fosc
最大输出频率
55
66
75
KHz
DCmax
最大占空比
50
%
VFB
关断阈值的反馈引脚电压
0.82
0.86
0.90
V
Var
自动重启动的反馈引脚电压
0.5
V
VBP_ST
启动电压阈值
4.9
V
VBP
工作电压
5.7
V
VUVLO
欠压保护阈值
4.4
V
VBP_clamp
VBP 钳位电压
IBP=40mA
6.1
V
IBP_CC
静态电流
VBP=5.7V,VFB=0V
200
uA
VS_TH
电流采样阈值
500
mV
TOFF_SAMPLE
关断采样延时
2.5
uS
TLEB
前沿消隐时间
210
nS
Tonmax
最大导通时间
8
uS
保护部分
TSD
过温保护温度
150
℃
TSDH
过温保护迟滞
20
℃
Tar
自动重启动导通时间
60
mS
Tar
自动重启动停止时间
420
mS
功率管
RDS_ON
功率管导通阻抗
VGS=5.7V/IDS=0.1A
8
Ω
BVDSS
内置功率管击穿电压
VGS=0V/IDS=25uA
500
V
ISAT(注 6)
内置功率管饱和电流
VGS=5.7V
500
mA
注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。
注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
注 6:峰值电流设计指标≤500mA。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com