Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

P6A Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # P6A
Description  Apple no wheat headset line dedicated IC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

P6A Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  P6A Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. P6A Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. P6A Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. P6A Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
P6A(文件编号:S&CIC1326)
苹果无麦耳机线专用 IC
www.superchip.cn
第 2 页 共 4 页
Version 1.0
电气特性
TA=25℃
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VCC
--
1.5
--
5
V
工作电流
ICC
VDD=3V
--
60
80
uA
睡眠电流
Istandby
VDD=3V
--
3
5
uA
振荡器频率
Fosc
VDD=3V
--
2
--
MHz
输入高电平
VIH1
VDD=3V
1.5
--
--
V
VIH2
VDD=1.5V
1.0
--
--
V
输入低电平
VIL1
VDD=3V
--
--
0.4
V
VIL2
VDD=1.5V
--
--
0.4
V
输出高电平
VOH1
VDD=3V, Isource=5mA
2.5
--
--
V
VOH2
VDD=1.5V, Isource=5mA
1.2
--
--
V
输出低电平
VOL1
VDD=3V, Isink=5mA
--
--
0.3
V
VOL2
VDD=1.5V, Isink=5mA
--
--
0.3
V
振荡占空比
Dclk
--
45
50
55
%
典型应用电路图
1
2
34
5
6
VDD
GND
VOL+
VOL-
OUT
NC
S1
S2
S3
U1
MIC
GND
1
23
41
23
4
1
23
4
VOL+
Play Pause
VOL-
10K



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com