Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

HM5267 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5267
Description  Apple iPhone8 Data Line IC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5267 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5267 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5267 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5267 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5267 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
引脚示意图及说明
SOT23-6
引脚序号
引脚名称
引脚说明
1
DATA
数据通信端。
2
VSS
芯片地。
3
VCC
芯片正电源。
4
VC2
USB 电源。
5
VOUT
内置 150Ω电阻到 VC2。
6
GATE
P-MOSFET 控制输出端。
最大极限参数
参数
极限值
单位
输入电压
Vss-0.3 ~ VDD+6.0
V
输出电压
Vss-0.3 ~ VDD+6.0
V
工作温度
0~+90
储存温度
-65 ~ +150
说明:器件的负荷不得超出“最大极限值”中所列出的范围,否则器件可能永久性损坏,也不允许在临界值下负荷
过久,这样即使不损坏器件,也可能影响其可靠性。
电气特性
(VDD=5.0V,TA=25℃)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
VDD
--
2.2
5.0
5.5
V
工作电流
IDD
输出空载
--
3
5
mA
DC O/P 驱动电流
IDRIVE
负载=0.7V
10
--
--
mA
HM5267
苹果
iPhone8 数据线 IC



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com