Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

SNR Datasheet(PDF) 7 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

Part # SNR
Description  2MM W TO B CONNECTOR 5P HOUSING
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JAM [Japan Automatic Machine Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.jam-net.co.jp/eng/
Logo JAM - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

SNR Datasheet(HTML) 7 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

  SNR Datasheet HTML 1Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SNR Datasheet HTML 2Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SNR Datasheet HTML 3Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SNR Datasheet HTML 4Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SNR Datasheet HTML 5Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SNR Datasheet HTML 6Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SNR Datasheet HTML 7Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
SNR
[ハウジング](Housing)
SNR20-05HGA◎◎
A
極数【Pole No.】
B
16……16極【Poles】
20……20極【Poles】
F
D……D type 、白【White 】
E……E type 、灰【Gray】
F……F type 、桃【Pink 】
極数【Pole No.】
G
2……2 極【Poles】
3……3 極【Poles】
6……6 極【Poles】
SNR20-05
SNR20-05 ◎◎
A
WPB
[ウエハー](Wafer)
[リテーナ](Retainer)
キーイングタイプ【Keying type】
キーイングタイプ【Keying type】
キーイングタイプ【Keying type】
ノーキーイングタイプ【No-Keying type】
C
A …… A type、白【White】
B …… B type、黒【Black】
リテーナ色【Retainer color】
D
A …… A type、白【White】
B …… B type、黒【Black】
C …… C type、ベージュ【Beige】
品番構成 PRODUCT NO.
S
[ハウジング](Housing)
SNR20
HG
-※※
B
C
SNR20 -※※
※※
※※
B
C
E
SNR20 -※※
B
D
WPB-TR
[ウエハー](Wafer)
[ハウジング](Housing)
SNR20
HG
-
G
F
SNR20
□-
G
F
WPB
[ウエハー](Wafer)
[リテーナ](Retainer)
S
※ウエハーは成形材料がハウジングと異なるため、ハウジングとの色合いが
 異なってきます。ご使用時には現物での確認をお願いします。
※As for wafer and housing, because the material is different,
 the color tone is different. Confirm it in kind at the time of the use.
※ウエハーは成形材料がハウジングと異なるため、ハウジングとの色合いが
 異なってきます。ご使用時には現物での確認をお願いします。
※As for wafer and housing, because the material is different,
 the color tone is different. Confirm it in kind at the time of the use.
※ウエハーは成形材料がハウジングと異なるため、ハウジングとの色合いが
 異なってきます。ご使用時には現物での確認をお願いします。
※As for wafer and housing, because the material is different,
 the color tone is different. Confirm it in kind at the time of the use.
16~20P
2
・3・6P
5P
色記号【Color】
A
…… 白【White】
…… 黒【Black】
無表示【No display】
BK  
※ウエハーは白のみです。
※Wafer is only white.
※5Pはキーイング無し。
※5P. There is no keying.
梱包記号【Packing type code】
E
-TR …… トレイ【Tray】
98



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com