Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LATBT686 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LATBT686
Description  Hyper Multi TOPLED Hyper-Bright LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LATBT686 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LATBT686 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LATBT686 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
LATB T686
Hyper Multi TOPLED
Hyper-Bright LED
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2001-06-22
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse;
Kontrasterhöhung durch schwarze Oberfläche
(RGB-Displays)
• Besonderheit des Bauteils: additive
Farbmischung durch unabhängige
Ansteuerung aller Chips
• Wellenlänge: 615 nm (amber),
528 nm (true green), 467 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP (amber),
InGaN (true green), GaN (blau)
• optischer Wirkungsgrad: 11 lm/W (amber),
8 lm/W (true green),1 lm/W (blau)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
Anwendungen
• Anzeigen im Innen- und Außenbereich
(z.B. Grafikdisplays)
• Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar
• Vollfarbdisplays bzw. RGB-Displays
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Einkopplung in Lichtleiter
Features
• package: white P-LCC-4 package;
higher contrast by a black surface
(RGB-Displays)
• feature of the device: additive mixture of color
stimuli by independent driving of each chip
• wavelength: 615 nm (amber),
528 nm (true green), 467 nm (blue)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP (amber),
InGaN (true green), GaN (blue)
• optical efficiency: 11 lm/W (amber),
8 lm/W (true green),1 lm/W (blue)
• grouping parameter: luminous intensity
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
Applications
• indoor and outdoor displays (e.g. graphic
displays)
• LED chips can be controlled separately
• full color displays, RGB-Displays
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• coupling into light guides


Similar Part No. - LATBT686

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LATBT66B OSRAM-LATBT66B Datasheet
187Kb / 18P
Enhanced optical Power LED (HOP2000 / ATON짰)
LATBT66B-ST-1 OSRAM-LATBT66B-ST-1 Datasheet
187Kb / 18P
Enhanced optical Power LED (HOP2000 / ATON짰)
More results

Similar Description - LATBT686

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LHT676 SIEMENS-LHT676 Datasheet
312Kb / 6P
Hyper TOPLED Hyper-Bright, Hyper-Red TS GaAIAs-LED
LSM676 SIEMENS-LSM676 Datasheet
87Kb / 7P
Hyper Mini TOPLED Hyper-Bright LED
LSM776 SIEMENS-LSM776 Datasheet
340Kb / 7P
Hyper Mini TOPLED RG Hyper-Bright LED
LST676 SIEMENS-LST676 Datasheet
350Kb / 7P
Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
LST776 SIEMENS-LST776 Datasheet
346Kb / 7P
Hyper TOPLED RG Hyper-Bright LED
LSYT676 SIEMENS-LSYT676 Datasheet
292Kb / 6P
Hyper Multi TOPLED Hyper-Bright LED
logo
OSRAM GmbH
LBT673 OSRAM-LBT673 Datasheet
188Kb / 15P
HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
LWT673 OSRAM-LWT673 Datasheet
123Kb / 14P
Hyper TOPLED White Hyper-Bright LED
LBT676 OSRAM-LBT676 Datasheet
55Kb / 6P
BLUE LINE Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
LWE67C OSRAM-LWE67C Datasheet
177Kb / 15P
Power TOPLED Hyper-Bright LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com