Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

BM8563 Datasheet(PDF) 7 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BM8563
Description  High precision, low power consumption I2C interface real-time clock/calendar
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BM8563 Datasheet(HTML) 7 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BM8563 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 11Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
I
2
C 实时时钟/日历
BM8563
www.belling.com.cn
- 7 -
寄存器结构
表 1.寄存器概况
标明
“—”的位无效,标明“0”的位应置为逻辑 0。
地址
寄存器名称
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
00H
控制/状态寄存器 1
TEST
0
STOP
0
TESTC
0
0
0
01H
控制/状态寄存器 2
0
0
0
TI/TP
AF
TF
AIE
TIE
0DH
CLKOUT 频率寄存器
FE
FD1
FD0
0EH
定时器控制寄存器
TE
TD1
TD0
0FH
定时器倒计数寄存器
定时器倒计数数值
表 2.BCD 格式寄存器概况
标明
“—”的位无效
地址
寄存器名称
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
02H
VL
00~59BCD 码格式数
03H
分钟
00~59BCD 码格式数
04H
小时
00~23BCD 码格式数
05H
01~31BCD 码格式数
06H
星期
0~6
07H
月/世纪
C
01~12BCD 码格式数
08H
00~99BCD 码格式数
09H
分钟报警
AE
00~59BCD 码格式数
0AH
小时报警
AE
00~23BCD 码格式数
0BH
日报警
AE
01~31BCD 码格式数
0CH
星期报警
AE
0~6
控制/状态寄存器 1
表 3.控制/状态寄存器 1(地址 00H)位描述
位号
符号
描 述
7
TEST1
TEST1=0:普通模式
TEST1=1:EXT_CLK 测试模式
5
STOP
STOP=0:RTC 时钟运行;STOP=1:所有 RTC 分频器异步置为逻辑 0,RTC 时
钟停止运行(CLKOUT 在 32.768kHz 时依然可用)
3
TESTC
TESTC=0:电源复位功能失效(普通模式时置为逻辑 0)
TESTC=1:电源复位功能有效
6,4,2~0
缺省值为逻辑 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com