Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

HT4906 Datasheet(PDF) 7 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT4906
Description  Li-ion Battery Charger
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT4906 Datasheet(HTML) 7 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Back Button HT4906 Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 9Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 10Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT4906 Datasheet HTML 11Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
HT4906
7
功能及参数
 充电管理模块:
1、内置基准源
2、内置 MOSFET 充电电流可达 500mA
3、电池电压低于 2.8V 具有预充电功能
4、支持对 0V 电池充电
5、三段式充电: 涓流、恒流、恒压充电。
6、可外扩充电,最大可驱动 5A 的外部充电管;
7、软开启、软关断外部驱动
 电量检测及 LED 指示模块:
1、对移动电源内置电池电量检测,通过对应 LED 指示出来
2、充电时驱动 LED 实现电池能量状态显示
3、LED 指示灯 4 灯跑马灯指示(浪涌)显示模式。
4、Boost 放电过程中,BAT=3.2V 时, 自动开始闪灯提示缺电状态;
5、电压检测模式:充电时使用断线检测,使电池电压更准确,充电时连续充 16S 停顿检测电池电压
一次,检测时间在 512mS 内;放电时进行在线检测无需断电操作。
6、指示灯状态
工作模式
内置电池状态
L1
L2
L3
L4
放电模式
BAT<3.20V
闪灯提示
3.20
≤BAT<3.60V
3.60
≤BAT<3.80V
3.80
≤BAT<3.95V
3.95
≤BAT
充电模式
BAT<3.40V
浪涌
浪涌
浪涌
浪涌
3.40
≤BAT<3.70V
浪涌
浪涌
浪涌
3.70
≤BAT<3.95V
浪涌
浪涌
3.95
≤BAT<4.25 V
浪涌
4.25
≤BAT
待机模式
-
注:放电模式中, L1-L4 始终按上表点亮,直到停止放电



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com