Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LCWL28G Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWL28G
Description  SmartLED짰 0603 Color on demand: white Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWL28G Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCWL28G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWL28G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWL28G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWL28G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWL28G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWL28G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWL28G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWL28G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWL28G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 16 page
background image
LCW L28G
SmartLED
® 0603
Color on demand: white
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-09-03
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: SMT Footprint 0603, farbiger diffuser
Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: kleinste Bauform
1,7 x 0,8 x 0,65 mm (LxBxH); mehr Licht durch
erhöhten optischen Wirkungsgrad
•
Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach CIE 1931 (warm
weiß)
•
typische Farbtemperatur: 3250 K
•
Farbwiedergabeindex: 80
•
Abstrahlwinkel: horizontal 170°, vertikal 130°
•
Technologie: ThinGaN
®
•
optischer Wirkungsgrad: 30 lm/W
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort,
Durchlassspannung
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 8-mm Gurt mit 5.000/Rolle, ø180 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD empfindliches Bauteil
Anwendungen
•
flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone, Schalter,
Display)
•
Ersatz von warm weißen (3000K) Lichtquellen wie
Glühlampen, HID und Neonröhren, Farbe 830, mit
LED
•
Anwendungen, mit denen eine gemütliche
Atmosphäre geschaffen werden soll
•
Punklichtquelle für gelbe Waren (goldene Juwelen,
Früchte, Blumen, etc.)
•
Dekorative Beleuchtung
•
Ersatz für Kerzenlicht
Features
•
package: SMT footprint 0603, colored diffused resin
•
feature of the device: smallest
package 1.7 x 0.8 x 0.65 mm (LxWxH); more light due
to higher optical efficiency
•
color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (warm white)
•
typ. color temperature: 3250 K
•
color reproduction index: 80
•
viewing angle: horizontal 170°, vertical 130°
•
technology: ThinGaN
®
•
optical efficiency: 30 lm/W
•
grouping parameter: luminous intensity, color
coordinates, forward voltage
•
assembly methods: suitable for all SMT assembly
methods
•
soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 8 mm tape with 5,000/reel, ø180 mm
•
ESD-withstand voltage: ESD sensitive device
Applications
•
flat backlighting (LCD, cellular phones, switches,
displays)
•
replacement of warm white (3000K) light sources like
incandescent lamps, HID and Fluorescent lamps
colour 830, with LED
•
applications where a cosy atmosphere is to be created
•
point illumination of yellowish goods (golden jewellery,
fruit, flowers, etc.)
•
decorative lighting (starry skies…)
•
candle light replacement


Similar Part No. - LCWL28G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
C&K Components
LCW CK-COMPONENTS-LCW Datasheet
515Kb / 4P
Subminiature Sealed Snap-acting Switches
26 Feb 19
logo
ams-OSRAM AG
LCW G6CP-DBFA-4U9X AMSOSRAM-LCW G6CP-DBFA-4U9X Datasheet
1Mb / 26P
Advanced Power TOPLED®
2020-06-29
LCW G6CP-EAFB-4J8K AMSOSRAM-LCW G6CP-EAFB-4J8K Datasheet
1Mb / 26P
Advanced Power TOPLED®
2020-06-29
LCW G6CP-EAFB-4L8N AMSOSRAM-LCW G6CP-EAFB-4L8N Datasheet
1Mb / 26P
Advanced Power TOPLED®
2020-06-29
LCW G6CP-EAFB-4O9Q AMSOSRAM-LCW G6CP-EAFB-4O9Q Datasheet
1Mb / 26P
Advanced Power TOPLED®
2020-06-29
More results

Similar Description - LCWL28G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LBL29G OSRAM-LBL29G Datasheet
234Kb / 15P
SmartLED짰 0603 Enhanced Optical Power LED (ThinGaN짰) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LCBL283 OSRAM-LCBL283 Datasheet
242Kb / 16P
SmartLED짰 0603 Color on demand: blue Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGL29K OSRAM-LGL29K Datasheet
225Kb / 14P
SmartLED짰 0603 Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LPL296 OSRAM-LPL296 Datasheet
496Kb / 14P
SmartLED짰 Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSL29K OSRAM-LSL29K Datasheet
228Kb / 14P
SmartLED짰 0603 Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSL296 OSRAM-LSL296 Datasheet
246Kb / 15P
SmartLED짰 0603 Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWL283 OSRAM-LWL283 Datasheet
628Kb / 15P
SmartLED짰 0603 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com