Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LCWG6SP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWG6SP
Description  Advanced Power TOPLED Enhanced optical Power LED
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWG6SP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCWG6SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
LCW G6SP
Advanced Power TOPLED
®
Enhanced optical Power LED (ThinGaN
®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-08-09
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-6 Gehäuse,
farbiger diffuser Silikon - Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: sehr kleiner
thermischer Widerstand, dadurch sehr hohe
Lichtleistung möglich
• Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach
CIE 1931 (weiß)
• typ. Farbtemperatur: 2700K; 3000K; 3500K;
4200K
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN
®
• optischer Wirkungsgrad: 24 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Farbort, Durchlassspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
•
Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle,
ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B.
Instrumentenbeleuchtung)
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Display Hinterleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf z. B. TFT
• Dekorative Beleuchtung
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Flucht-
wege, u.ä.)
Features
• package: white P-LCC-6 package, colored
diffused silicone resin
•
feature of the device: very low thermal
resistance; high optical power
• color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (white)
• typical color temperature: 2700K; 3000K;
3500K; 4200K
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN
®
• optical efficiency: 24 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates, forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
•
taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting)
• backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
• reading lamps (aircraft, car, bus)
• substitution of micro incandescent lamps
• display backlight where high brightness is
required e.g. TFT
• decorative and entertainment lighting
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LCWG6SP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWG6CP OSRAM-LCWG6CP Datasheet
805Kb / 28P
white SMT package, colorless clear silicone resin
LCWG6CP-DAFA-4J8K OSRAM-LCWG6CP-DAFA-4J8K Datasheet
805Kb / 28P
Automotive Interior Lighting
LCWG6CP-DAFA-4L8N OSRAM-LCWG6CP-DAFA-4L8N Datasheet
805Kb / 28P
Automotive Interior Lighting
LCWG6CP-DAFA-4O9Q OSRAM-LCWG6CP-DAFA-4O9Q Datasheet
805Kb / 28P
Automotive Interior Lighting
LCWG6CP-DAFA-4R9T OSRAM-LCWG6CP-DAFA-4R9T Datasheet
805Kb / 28P
Automotive Interior Lighting
More results

Similar Description - LCWG6SP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBE63C OSRAM-LBE63C Datasheet
69Kb / 16P
Power TOPLED with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON)
LSE67B OSRAM-LSE67B Datasheet
175Kb / 14P
Power TOPLED Enhanced optical Power LED (HOP2000)
LWP4SG OSRAM-LWP4SG Datasheet
642Kb / 18P
Enhanced optical Power LED
LBG6SP OSRAM-LBG6SP Datasheet
253Kb / 17P
Advanced Power TOPLED Enhanced optical Power LED
LWG6SP OSRAM-LWG6SP Datasheet
257Kb / 17P
Advanced Power TOPLED Enhanced optical Power LED
LRTBGFUG OSRAM-LRTBGFUG Datasheet
626Kb / 28P
Enhanced optical Power LED
LTRBGFSF OSRAM-LTRBGFSF Datasheet
1Mb / 32P
Enhanced optical Power LED
LAYT67B OSRAM-LAYT67B Datasheet
353Kb / 15P
Enhanced optical Power LED
LAG6SP OSRAM-LAG6SP_18 Datasheet
1Mb / 22P
Advanced Power TOPLED
LYG5AP OSRAM-LYG5AP Datasheet
910Kb / 21P
Advanced Power TOPLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com