Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LWL28G-R2S2-3K6L-1 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LWL28G-R2S2-3K6L-1
Description  SmartLED Enhanced Optical Power Chip
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWL28G-R2S2-3K6L-1 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LWL28G-R2S2-3K6L-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWL28G-R2S2-3K6L-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWL28G-R2S2-3K6L-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWL28G-R2S2-3K6L-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWL28G-R2S2-3K6L-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWL28G-R2S2-3K6L-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWL28G-R2S2-3K6L-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWL28G-R2S2-3K6L-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWL28G-R2S2-3K6L-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2007-10-19
2
LW L28G
Anm..:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LW L28G-R2S2-3K6L-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen R2, S1 oder S2
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LW L28G-R2S2-3K6L-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -3K,
-3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K oder -6L enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LW L28G-R2S2-3K6L-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung
gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B oder -5A enthalten (siehe
Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see Page 6 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LW L28G-R2S2-3K6L-1 means that only one group R2, S1 or S2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity
coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LW L28G-R2S2-3K6L-1 means that only 1 chromaticity
coordinate group -3K, -3L, -4K, -4L, -5K, -5L, -6K or -6L will be shippable (see Page 5 for explanation). In order to
ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will
be shipped on any one reel. E.g. LW L28G-R2S2-3K6L-1 means that only 1 forward voltage group -3B, -4A, -4B or -5A
will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable(see Page 6 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1) page 16
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 16
Luminous
Flux
2) page 16
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LW L28G-R2S2-3K6L-1
white
140 ... 280
990 (typ.)
Q65110A2460
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstärke
2) Seite 16
Luminous
Intensity
2) page 16
I
F = 5 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke
1) Seite 16
Luminous
Intensity
1) page 16
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke
2) Seite 16
Luminous
Intensity
2) page 16
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
LW L28G-R2S2-3K6L-1
65 ... 155
140 ... 280
250 ... 615



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com