Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

TDA7407 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # TDA7407
Description  Advanced car signal processor
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7407 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  TDA7407 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA7407 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA7407 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA7407 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA7407 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7407 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7407 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7407 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7407 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 46 page
background image
TDA7407
Contents
3/46
5.1.14
Center frequency (500, 1k, 1.5k, 2k Hz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.15
Quality factor (2 at 1kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.16
Treble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.17
Attenuation (17.5kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.18
Center frequency (10, 12.5, 15, 17.5kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.19
AC coupling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.20
Speaker Attenuator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.2
Functional description of the stereo decoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.2.1
Stereo decoder Mute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.2.2
Ingain + Infilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.2.3
Demodulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.2.4
De-emphasis and Highcut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2.5
PLL and pilot tone detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2.6
Field strength control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2.7
LEVEL Input and Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.2.8
Stereoblend control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.2.9
Highcut control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.2.10
Functional description of the noiseblanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.2.11
Trigger path . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.2.12
Automatic noise controlled threshold adjustment (ATC) . . . . . . . . . . . . 30
5.3
Automatic threshold control mechanism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.3.1
Automatic threshold control by the stereoblend voltage . . . . . . . . . . . . 31
5.3.2
Over deviation detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.4
Functional description of the multipath detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.4.1
Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.4.2
Quality detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.4.3
AF Search Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.5
Test mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6
I2C Bus interface description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.1
Interface protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.2
Auto increment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7
Data byte specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com