Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

VIPER50A-22-E Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # VIPER50A-22-E
Description  ADJUSTABLE SWITCHING FREQUENCY UP TO 200 kHz
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VIPER50A-22-E Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  VIPER50A-22-E Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VIPER50A-22-E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VIPER50A-22-E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VIPER50A-22-E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VIPER50A-22-E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VIPER50A-22-E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VIPER50A-22-E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VIPER50A-22-E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VIPER50A-22-E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 31 page
background image
VIPer50A-E/ASP-E
2/31
Contents
1
Electrical Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1
Maximum Rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2
Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2
Thermal Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3
Pin Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1
Drain Pin (Integrated Power MOSFET Drain): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2
Source Pin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3
VDD Pin (Power Supply): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.4
Compensation Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.5
OSC Pin (Oscillator Frequency): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Typical Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Operation Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5.1
Current Mode Topology: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
5.2
Stand-by Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
5.3
High Voltage Start-up Current Source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5.4
Transconductance Error Amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.5
External Clock Synchronization: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.6
Primary Peak Current Limitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.7
Over-Temperature Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.8
Operation Pictures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com