Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

PM6644 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # PM6644
Description  350 mA adjustable step-down regulator
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PM6644 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  PM6644 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics PM6644 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics PM6644 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics PM6644 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics PM6644 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics PM6644 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics PM6644 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics PM6644 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics PM6644 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 35 page
background image
Contents
PM6644
2/35
Doc ID 023203 Rev 1
Contents
1
Simplified application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4
Recommended operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.6
Typical operating characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2
Device description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1
Switching regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.1
Output voltage set-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.2
Constant-on-time control (COT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.3
PWM control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.4
Skip mode management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.5
Current sensing and current limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.6
Soft-start and soft-end . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.7
Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.8
Overvoltage protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.9
Undervoltage protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.10
VCC undervoltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.11
VCC and BYP power management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.12
3.3 V linear regulator section (REF3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1.13
General fault management: thermal protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1
External component selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.1
Inductor selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.2
Input capacitor selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.3
Output capacitor selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.4
Maximum RMS output current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4
Typical application configuration VOUT = 8 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1
Test set configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com