Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

AD7859AS Datasheet(PDF) 28 Page - Analog Devices

Part # AD7859AS
Description  3 V to 5 V Single Supply, 200 kSPS 8-Channel, 12-Bit Sampling ADCs
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7859AS Datasheet(HTML) 28 Page - Analog Devices

Back Button AD7859AS Datasheet HTML 20Page - Analog Devices AD7859AS Datasheet HTML 21Page - Analog Devices AD7859AS Datasheet HTML 22Page - Analog Devices AD7859AS Datasheet HTML 23Page - Analog Devices AD7859AS Datasheet HTML 24Page - Analog Devices AD7859AS Datasheet HTML 25Page - Analog Devices AD7859AS Datasheet HTML 26Page - Analog Devices AD7859AS Datasheet HTML 27Page - Analog Devices AD7859AS Datasheet HTML 28Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 28 page
background image
–28–
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
44-Lead PLCC
(P-44A)
0.032 (0.81)
0.026 (0.66)
0.021 (0.53)
0.013 (0.33)
0.056 (1.42)
0.042 (1.07)
0.025 (0.63)
0.015 (0.38)
0.180 (4.57)
0.165 (4.19)
0.63 (16.00)
0.59 (14.99)
0.110 (2.79)
0.085 (2.16)
0.040 (1.01)
0.025 (0.64)
0.050
(1.27)
BSC
0.656 (16.66)
0.650 (16.51)
SQ
0.695 (17.65)
0.685 (17.40)
SQ
0.048 (1.21)
0.042 (1.07)
0.048 (1.21)
0.042 (1.07)
40
6
TOP VIEW
39
29
18
17
PIN 1
IDENTIFIER
7
28
0.020
(0.50)
R
44-Pin PQFP
(S-44)
1
44
34
33
23
22
12
11
TOP VIEW
PIN 1
0.557 (14.15)
0.537 (13.65)
0.397 (10.1)
0.390 (9.9)
0.016 (0.4)
0.012 (0.3)
0.033 (0.85)
0.029 (0.75)
0.037 (0.95)
0.026 (0.65)
0.398 (10.1)
0.390 (9.9)
0.083 (2.1)
0.077 (1.95)
0.040 (1.02)
0.032 (0.82)
0.040 (1.02)
0.032 (0.82)
0.096 (2.45)
MAX
8
°
0
°
PAGE INDEX
Topic
Page
FEATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
GENERAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PRODUCT HIGHLIGHTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SPECIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TIMING SPECIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ORDERING GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PINOUTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TERMINOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PIN FUNCTION DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
AD7859/AD7859L ON-CHIP REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . 8
Addressing the On-Chip Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Writing/Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONTROL REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
STATUS REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CALIBRATION REGISTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Addressing the Calibration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Writing to/Reading from the Calibration Registers
. . . . . . . . 12
Adjusting the Offset Calibration Register . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Adjusting the Gain Calibration Registers . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CIRCUIT INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CONVERTER DETAILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TYPICAL CONNECTION DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ANALOG INPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Acquisition Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DC/AC Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Input Ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Transfer Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
REFERENCE SECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
AD7859/AD7859L PERFORMANCE CURVES . . . . . . . . . . 17
POWER-DOWN OPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
POWER-UP TIMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
POWER VS. THROUGHPUT RATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CALIBRATION SECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Calibration Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Calibration on Power-On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Self-Calibration Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Self-Calibration Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
System Calibration Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
System Gain and Offset Interaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
System Calibration Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PARALLEL INTERFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MICROPROCESSOR INTERFACING . . . . . . . . . . . . . . . . 25
APPLICATIONS HINTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Grounding and Layout
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Evaluating the AD7859/AD7859L Performance . . . . . . . . . . 27
INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
OUTLINE DIMENSIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com