Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

PWD Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # PWD
Description  Supports a profondeur reglable - Serie PW
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

PWD Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  PWD Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. PWD Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Supports à profondeur réglable - Série PW PWD Series
Remarque: Cette ligne de produits a été interrompu par une série approvisionné. L'information est à
titre indicatif. Pour toute assistance autre solution, s'il vous plaît contacter le Service à la clientèle
Hammond sales@hammfg.com - ou Etats-Unis (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960.
Supports compatibles avec des armoires de 200 mm (7,88 po), de
250 mm (9,80 po), de 300 mm (11,80 po) et de 350 mm (13,8 po) de
profondeur.
Fentes autoréglables permettant un réglage par incréments de
12,5 mm (0,50 po).
Faits d'acier double chrome zingué.
Se fixent facilement sur l'armoire.
Part No.
Fits
Full Back
Full Front
Enclosures
A
B
PWDC200
PW534320
6.40
3.90
PW433320
6.40
3.90
PWDC250
PW654425
8.10
4.10
PWDC300
PW755430
10.00
8.10
PW856430
10.00
8.10
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - PWD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Data Delay Devices, Inc...
PWD-21 DATADELAY-PWD-21 Datasheet
115Kb / 1P
PULSE WIDTH DISCRIMINATOR
PWD-21-10 DATADELAY-PWD-21-10 Datasheet
115Kb / 1P
PULSE WIDTH DISCRIMINATOR
PWD-21-100 DATADELAY-PWD-21-100 Datasheet
115Kb / 1P
PULSE WIDTH DISCRIMINATOR
PWD-21-125 DATADELAY-PWD-21-125 Datasheet
115Kb / 1P
PULSE WIDTH DISCRIMINATOR
PWD-21-15 DATADELAY-PWD-21-15 Datasheet
115Kb / 1P
PULSE WIDTH DISCRIMINATOR
More results

Similar Description - PWD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
PWAV HAMMOND-PWAV Datasheet
56Kb / 1P
Grilles daeration - Serie PW
PWLVW HAMMOND-PWLVW Datasheet
74Kb / 1P
Hublots dinspection grand format - Serie PW
PWMF HAMMOND-PWMF Datasheet
68Kb / 1P
Pied de montage - Serie PW
PWP HAMMOND-PWP Datasheet
64Kb / 2P
Panneau interieur - Serie PW
PWPA HAMMOND-PWPA Datasheet
94Kb / 1P
Adaptateur pour cadenas - Serie PW
PWPHVW HAMMOND-PWPHVW Datasheet
79Kb / 1P
Hublots dinspection a charnieres - Serie PW
PWPVW HAMMOND-PWPVW Datasheet
75Kb / 1P
Hublots dinspection - Serie PW
PWRB HAMMOND-PWRB Datasheet
71Kb / 1P
Couvercle dobturation arriere - Serie PW
RMAD HAMMOND-RMAD Datasheet
49Kb / 1P
Rail DIN a profondeur reglable, pour montage sur deux montants
RMAS HAMMOND-RMAS Datasheet
81Kb / 1P
Tablette a profondeur reglable, pour montage sur quatre montants
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com