Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

MD1322N Datasheet(PDF) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Part # MD1322N
Description  DC-DC Converter Power IC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Direct Link  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

MD1322N Datasheet(HTML) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  MD1322N Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd MD1322N Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd MD1322N Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd MD1322N Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
DC-DC Converter Power
IC
20
Specifications
www.shindengen.co.jp/product/semi/
U095-6
MD1322N
MD1322N
■ 絶対最大定格
特に指定なき場合はTa=25
項 目
記 号
定 格 値
単 位
入出力定格
電源電圧
VCC
32
V
出力MOSFET入力電圧
VDD
32
V
出力電流(ave
IOUTave
1.8
A
出力電流(peak
IOUTpeak
2.3
A
OCL,OCL+端子許容印加電圧
VOCL
5.5
V
/C端子許容印加電圧
VR/C
5.5
V
熱定格
許容損失※1
PD
2.5
W
動作周囲温度
Ta-ope
30 85
保存温度
Tstg
40 150
接合温度
Tj
150
熱抵抗 ※1
θja
50
/W
θjc ※2
20
/W
1 ガラエポ基板:56×39mm2
、厚さ:1mm、銅箔パターン比率:87.1%(表面)
82.1%(裏面)、スルーホール有り
2 ケース中心での測定結果
■ 推奨動作条件
項 目
記 号
推 奨 値
単 位
接合温度
Tj
30 125※5
入力電圧(Ta=10 85℃)
Vi ※3
8 30
V
入力電圧(Ta=30 ∼−10℃)
Vi ※3
8.5 30
V
出力電圧設定範囲
VO ※4
2.5 12
V
3 電源動作時の入力電圧です。
4 電源動作時の出力電圧です。
5 推奨範囲内においても、製品寿命に関してはお客様の使用環境により異なりますので、長寿命を期待される製品に御使用される場合には Tj=100℃以下で御使用頂
くことを推奨致します。
■ 電気的特性
特に指定なき場合は Ta=25
項 目
記 号
条 件
MIN
TYP
MAX
単 位
High side MOSFET
ドレイン・ソース降伏電圧
VDSS_H
ID=1mA, VGS=0V
32
――
V
ドレイン遮断電流
IDSS_H
VDS=32V, VGS=0V
――
10
μA
ドレイン・ソース間オン抵抗
RON_H
ID=1.2A, VGS=4V
140
250
mΩ
ソース・ドレインDi順電圧
VSD_H
IS=1.2A, VGS=0V
――
1.5
V
Low side SBD
せん頭逆電圧
VRM
40
――
V
順電圧
VF
IF=1.2A
――
0.55
V
逆電圧
IR
VR=VRM
――
2mA
IC
起動電圧
VCC_start
6.5
7.2
7.9
V
停止電圧
VCC_stop
6.0
6.7
7.4
V
起動−停止電圧ヒステリシス
VCC_hys
――
0.5
V
消費電流(動作時)
ICC
VCC=8 30V
10
13
mA
リモートOFF時消費電流
ICC_off
VCC=8 30V
1.2
1.5
mA
リモートコントロール端子ON電圧
VR/C_on
VCC=8 30V
0.2
0.45
V
リモートコントロール端子OFF電圧
VR/C_off
VCC=8 30V
2.5
5.3
V
リモートコントロール端子短絡電流
IR/C
VCC=8 30V
――
250
μA
BOOT端子電圧
Vboot
VCC=24V
5.4
6.5
7.6
V
内部基準電圧
Vref
VCC=8 30V
4.75
5
5.25
V
内部発振周波数
fOSC
VCC=24V
212.5
250
287.5
kHz
過電流しきい値電圧
Vth_OCL
VCC=24V
0.162
0.19
0.218
V
SoftStart端子電流
IS/S
VCC=24V
20
12.5
5
μA
ErrorAmp基準電圧
Vamp
VCC=8 30V
2.4
2.45
2.5
V
過熱保護動作温度
T_TSD
――
150
―℃



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com