Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

UM0934 Datasheet(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

Part # UM0934
Description  ST7570 S-FSK power line networking System-on-Chip
PDF  113 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UM0934 Datasheet(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button UM0934 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics UM0934 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 113 page
background image
UM0934
List of tables
Doc ID 17389 Rev 2
9/113
Table 49.
SPY_No_SubframeIndication: Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 50.
SPY_No_SubframeIndication: SpyData (PHY mode only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 51.
SPY_SubframeIndication: Syntax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 52.
SPY_SubframeIndication: SpyData (PHY mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 53.
SPY_SearchSynchroIndication: Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 54.
SPY_SynchroFoundIndication: Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 55.
SPY_SynchroFoundIndication: SpyData (PHY mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 56.
SPY_No_AlarmIndication: Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 57.
SPY_No_AlarmIndication: SpyData (PHY mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 58.
SPY_AlarmIndication: Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 59.
SPY_AlarmIndication: SpyData (PHY mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 60.
CMD_RC_Request: Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 61.
CMD_RC_Request: RequestData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 62.
CMD_RC_Confirm: Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 63.
CMD_RC_Confirm: ConfirmData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 64.
CMD_IS_Indication: Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 65.
CMD_IS_Indication: ConfirmData. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 66.
CMD_SyntaxError: Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 67.
CMD_SyntaxError: ErrorData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 68.
MIB write request: Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 69.
MIB read request: Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 70.
MIB error message codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 71.
Database objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 72.
MIB object 0000h: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 73.
MIB object 0000h: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 74.
MIB object 0001h: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 75.
MIB object 0001h: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 76.
MIB object 0002h: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 77.
MIB object 0002h: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 78.
MIB object 0003h: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 79.
MIB object 0003h: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 80.
MIB object 0004h: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 81.
MIB object 0004h: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 82.
MIB object 0005h: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 83.
MIB object 0005h: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 84.
MIB object 0006h: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 85.
MIB object 0006h: Read/write confirm data format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 86.
MIB object 0006h: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 87.
MIB object 0007h: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 88.
MIB object 0007h: Read/write confirm data format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 89.
MIB object 0007h: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 90.
MIB object 0008h: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 91.
MIB object 0008h: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 92.
MIB object 0009h: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 93.
MIB object 0009h: Write error data format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 94.
MIB object 000Ah: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 95.
MIB object 000Ah: Read/write confirm data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 96.
MIB object 000Ah: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 97.
MIB object 000Bh: Write request data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 98.
MIB object 000Bh: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 99.
MIB object 000Ch: Write request data format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 100.
MIB object 0005h: Write error data format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com