Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

STM8AL3148 Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

Part # STM8AL3148
Description  Automotive 8-bit ultra-low-power MCU, up to 32 Kbyte Flash, RTC, data EEPROM, LCD, timers, USART, I2C, SPI, ADC, DAC, COMPs
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8AL3148 Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8AL3148 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM8AL3148 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8AL3148 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8AL3148 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8AL3148 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8AL3148 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8AL3148 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM8AL3148 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM8AL3148 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 124 page
background image
DocID18474 Rev 7
7/124
STM8AL313x/4x/6x STM8AL3L4x/6x
List of tables
7
Table 48.
LCD characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Table 49.
Reference voltage characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Table 50.
TS characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Table 51.
Comparator 1 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Table 52.
Comparator 2 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Table 53.
DAC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Table 54.
DAC accuracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Table 55.
DAC output on PB4-PB5-PB6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Table 56.
ADC1 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Table 57.
ADC1 accuracy with VDDA = 2.5 V to 3.3 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 58.
ADC1 accuracy with VDDA = 2.4 V to 3.6 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 59.
ADC1 accuracy with VDDA = VREF+ = 1.8 V to 2.4 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 60.
RAIN max for fADC = 16 MHz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 61.
EMS data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Table 62.
EMI data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 63.
ESD absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 64.
Electrical sensitivities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 65.
LQFP48 - 48-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package mechanical data. . . . . . . . . . . 110
Table 66.
LQFP32 - 32-pin, 7 x 7 mm low-profile quad flat package mechanical data. . . . . . . . . . . 113
Table 67.
VFQFPN32 - 32-pin, 5x5 mm, 0.5 mm pitch very thin profile fine pitch quad
flat package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Table 68.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Table 69.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com