Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LS-K376 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-K376
Description  colorless, clear 3 mm (T1) package with specially shaped lens
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-K376 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LS-K376 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-K376 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-K376 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-K376 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-K376 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-K376 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-K376 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-K376 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-K376 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
LS K376, LA K376, LO K376, LY K376
Hyper ARGUS
® LED
Hyper-Bright, 3mm (T1) LED, Non Diffused
2000-09-19
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: nicht eingefärbtes, klares 3 mm
(T1) Gehäuse mit spezieller Linse
•
Besonderheit des Bauteils: mit Einsatz eines
äußeren Reflektors zur Hinterleuchtung von
Leuchtfeldern und LCD-Anzeigen; Lötspieße
mit Aufsetzebene
•
Wellenlänge: 632 nm (super-rot),
615 nm (amber), 605 nm (orange),
587 nm (gelb)
•
Abstrahlwinkel: angepaßt an Einsatz mit
äußerem Reflektor, siehe Diagramm
•
Technologie: InGaAlP
•
optischer Wirkungsgrad: 11 lm/W (gelb,
orange, amber), 7 lm/W (super-rot)
•
Gruppierungsparameter: Lichtstrom
•
Lötmethode: Wellenlöten (TTW)
•
Verpackung: Schüttgut, gegurtet lieferbar
Anwendungen
•
Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
•
Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
•
Einkopplung in Lichtleiter
Features
• package: colorless, clear 3 mm (T1) package
with specially shaped lens
• feature of the device: for backlighting and
LCDs with use of a reflector; solder leads with
stand-off
• wavelength: 632 nm (super-red), 615 (amber),
605 nm (orange), 587 nm (yellow)
• viewing angle: matched to use with external
reflector, see diagram
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 11 lm/W (yellow, orange,
amber), 7 lm/W (super-red)
• grouping parameter: luminous flux
• soldering methods: TTW soldering
• packing: bulk, available taped on reel
Applications
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• coupling into light guides


Similar Part No. - LS-K376

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AG Electronica
LS-00030 AGELECTRONICA-LS-00030 Datasheet
154Kb / 1P
HOLDER PARA 2 BATERIAS TIPO AA
26/03/2018
LS-00038 AGELECTRONICA-LS-00038 Datasheet
179Kb / 1P
Motor C3 Gear Box
09/05/2019
LS-00039 AGELECTRONICA-LS-00039 Datasheet
224Kb / 1P
Motor 301 Gear Box B
10/05/2019
LS-00041 AGELECTRONICA-LS-00041 Datasheet
230Kb / 1P
Motor DC (6V) con alto Torque
10/05/2019
LS-00046 AGELECTRONICA-LS-00046 Datasheet
195Kb / 1P
Motor de Vibración
10/05/2019
More results

Similar Description - LS-K376

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Visual Communications C...
CNX718 VCC-CNX718 Datasheet
164Kb / 2P
dome-shaped clear lens
logo
OSRAM GmbH
LPK376 OSRAM-LPK376 Datasheet
307Kb / 12P
colorless, clear 3 mm (T1) package with specially shaped lens
LSK376 OSRAM-LSK376 Datasheet
473Kb / 12P
colorless, clear 3 mm (T1) package with specially shaped lens
LB-3333 OSRAM-LB-3333 Datasheet
471Kb / 13P
colorless, micro diffused 3 mm (T1) package
LA-543B OSRAM-LA-543B Datasheet
340Kb / 13P
colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
LB-543C OSRAM-LB-543C Datasheet
253Kb / 15P
colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
LP-K376 OSRAM-LP-K376 Datasheet
307Kb / 12P
colorless, clear 3 mm (T1) package with specially shaped lens
LW-3333 OSRAM-LW-3333 Datasheet
349Kb / 13P
colorless, clear 3 mm (T1) package
LS-3336 OSRAM-LS-3336 Datasheet
487Kb / 12P
colorless, micro diffused 3 mm (T1) package
LS-5436 OSRAM-LS-5436 Datasheet
347Kb / 13P
colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com