Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

IP6809 Datasheet(PDF) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP6809
Description  7.5W/10W/15W multi-coil wireless charging transmitter controller compatible with WPC v1.2 .4 protocol
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP6809 Datasheet(HTML) 1 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP6809 Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6809 Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6809 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6809 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6809 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6809 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6809 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6809 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP6809 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 24 page
background image
IP6809
http://www.injoinic.com/
1 / 24
Version 1.21
兼容
WPC v1.2.4 协议的 7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器
特性
兼容 WPC v1.2.4 标准
支持 5~15W 多种应用
 单独 5W 应用
 快充充电器输入 5~10W 应用
 5V 充电器输入 5~10W 升压应用
 9V~15V 充电器输入 5~10W 降压应用
 12~19V 充电器输入 15W 应用
支持多线圈
 支持 2~3 个线圈
 支持自动检测接收线圈摆放位置
 通过特定 IO 的电平状态判断是 2/3 线圈
输入耐压高达 25V
集成 NMOS 全桥驱动
集成内部电压/电流解调
支持 FOD 异物检测功能
 高灵敏静态异物检测
 支持动态 FOD 检测
 FOD 参数可调
低静态功耗和高效率
 静态电流 4mA
 实测系统充电效率高达 79%
兼容 NPO 电容和 CBB 电容
支持成品固件在线升级
针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整
功能(DPM)
 支持低至 5V 500mA 的充电器
输入过压,过流保护功能
支持 PD3.0 输入请求
支持 NTC
用于系统各状态指示的 3 路 LED
 支持客户灯显定制
封装 6 mm × 6 mm 0.5pitch QFN40
概述
IP6809 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,
兼容
WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 3 线圈无线充
电应用,支持
A28 线圈、MP-A8 线圈,支持客户线
圈定制方案,支持
5W、苹果 7.5W、三星 10W、
15W 充电。IP6809 通过 analog ping 检测到无线接
收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传
输。
IP6809 通过切换不同的工作线圈执行 analog
ping 并检测信号强度的方式确定接收机摆放位置,
并选择信号最强的线圈执行充电动作。
IP6809 解码
从接收器发送的通信数据包,然后用
PID 算法来改
变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收
器上的电池充满电时,
IP6809 终止电力传输。
片内集成全桥驱动电路和电压
&电流两路 ASK
通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和
BOM
成本。
应用产品
背夹、无线充电底座
车载无线充电设备


Similar Part No. - IP6809

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Injoinic Technology Co....
IP6808 INJOINIC-IP6808 Datasheet
1Mb / 18P
7.5W/10W wireless charging transmitter controller compatible with WPC v1.2 .4 protocol
More results

Similar Description - IP6809

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
760308101 WURTH-760308101 Datasheet
758Kb / 6P
WE-WPC Wireless Power Charging Coil
logo
Injoinic Technology Co....
IP6808 INJOINIC-IP6808 Datasheet
1Mb / 18P
7.5W/10W wireless charging transmitter controller compatible with WPC v1.2 .4 protocol
logo
Vishay Siliconix
IWTXA653FZEB120KF3 VISHAY-IWTXA653FZEB120KF3 Datasheet
93Kb / 2P
Wireless Charging Transmitter Coil / Shield
01-Oct-2019
IWTX9955DEEB110KF3 VISHAY-IWTX9955DEEB110KF3 Datasheet
102Kb / 2P
Wireless Charging Transmitter Coil / Shield
05-Jul-2019
IWTX55R0DZEB8R9KF1 VISHAY-IWTX55R0DZEB8R9KF1 Datasheet
79Kb / 2P
Wireless Charging Transmitter Coil / Shield
05-Jul-2019
IWTX5547EEEB8R5KF1 VISHAY-IWTX5547EEEB8R5KF1 Datasheet
83Kb / 2P
Wireless Charging Transmitter Coil / Shield
26-Oct-2020
IWTX4646DCEB240JF1 VISHAY-IWTX4646DCEB240JF1 Datasheet
82Kb / 2P
Wireless Charging Transmitter Coil / Shield
09-Jul-2020
IWTX55R0DZEB8R9KF1 VISHAY-IWTX55R0DZEB8R9KF1_V01 Datasheet
64Kb / 2P
Wireless Charging Transmitter Coil / Shield
05-Jul-2019
IWTX9955DEEB110KF3 VISHAY-IWTX9955DEEB110KF3_V01 Datasheet
87Kb / 2P
Wireless Charging Transmitter Coil / Shield
05-Jul-2019
logo
Renesas Technology Corp
P9241-G RENESAS-P9241-G Datasheet
1Mb / 40P
Wireless Power Transmitter for Smartphones with Fast Charging Modes for 5W, 7.5W, and 10W Applications
March 8, 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com