Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

TP4065 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4065
Description  3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4065 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP4065 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.2
2
TP4065
TP4065 线性锂离子电池充电器
产品简介
TP4065 是一款完整的单节锂电池充电器,世界首创带电池正负极反接保护、
输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 3mA-600mA 充电电流。采用涓流、
恒流、恒压控制,SOT23-5 封装与较少的外部元件数目使得 TP4065 成为便携式
应用的理想选择。TP4065 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电
阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高
环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压可分为两档:4.35V、4.2V。充电
电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到预设电压之后,充电电流降至
设定值 1/10,TP4065 将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4065 自动进入一个低
电流状态,电池漏电流在 1μA 以下。TP4065 的其他特点包括电源自适应、欠压
闭锁、自动再充电和一个用于指示充电状态的引脚。
产品特点
• 兼容大小 3mA-600mA 的可编程充
电电流;
• V
CC 输入端反接保护;
• 锂电池正负极反接保护;
• 用于单节锂离子电池;
• 电源自适应;
• 具有可在无过热危险的情况下实
现充电速率最大化的热调节功能;
• 带涓流、恒流、恒压控制;
• 可直接从 USB 端口给电池充电;
• 精度达到±1%的预设充电电压;
• 最高输入可达 8.0V;
• 自动再充电;
• 1 个充电状态开漏输出引脚;
• C/10 充电终止;
• 待机模式下的供电电流为 65μA;
• 软启动限制了浪涌电流;
• 采用 5 引脚 SOT-23 封装。
应用
·微型锂电池、充电座、移动电源
·蜂窝电话、PAD、MP3 播放器
·蓝牙应用



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com