Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

TP4065 Datasheet(PDF) 8 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4065
Description  3mA-600mA Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4065 Datasheet(HTML) 8 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4065 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4065 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
REV_1.2
8
TP4065
4.2V 充电电流与电源电压的关系曲线
4.2V 充电电流与芯片温度的关系曲线
0
100
200
300
400
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
500
已4.2V为例,其他类推
Vbat=4.0V
TA=25℃
VCC(V)
600
RPROG=2.2K
RPROG=10K
0
100
200
300
400
-50 -25
0
25
50
75
500
已4.2V为例,其他类推
VCC=5V
TA=25℃
RPROG=2.2K
TEMPERATURE(℃)
600
100 125 150
工作原理(以 4.2V 为例)
TP4065 是一款采用恒定电流/恒定
电压算法的单节锂离子电池充电器。它
能够提供 3mA-600mA 的充电电流(借
助一个热设计良好的 PCB 布局)和一
个内部 P 沟道功率 MOSFET 和热调节
电路。无需隔离二极管或外部电流检测
电阻器;因此,基本充电器电路仅需要
两个外部元件。不仅如此,TP4065 还
能够从一个 USB 电源获得工作电源。
正常充电循环
当 Vcc 引脚电压升至 UVLO 门限
电平以上且在 PROG 引脚与地之间连
接了一个精度为 1%的设定电阻器或当
一个电池与充电器输出端相连时,一个
充电循环开始。如果 BAT 引脚电平低
于涓流充电门限电压(2.9V),则充电
器进入涓流充电模式。在该模式中,
TP4065 提供约 20%的设定充电电流,
以便将电流电压提升至一个安全的电
平,从而实现满电流充电。
当 BAT 引脚电压升至涓流充电门
限电压以上时,充电器进入恒定电流模
式,此时向电池提供恒定的充电电流。
当 BAT 引脚电压达到最终浮充电压
(4.35V 或 4.2V)时,TP4065 进入恒
定电压模式,且充电电流开始减小。当
充电电流降至设定值的 1/10,充电循环
结束。
充电电流的设定
充电电流是采用一个连接在 PROG
引脚与地之间的电阻器来设定的。设定
电阻器和充电电流采用下列公式来计
算,根据需要的充电电流来确定电阻器
阻值:
公式一:
900
PROG
BAT
R
I
(IBAT≤0.1A)
公式二:
1100
PROG
BAT
R
I
(IBAT>0.1A)
在大于 0.4A 应用中,芯片热量相
对较大,温度保护会减小充电电流,不
同环境测试电流与公式计算理论值也
变的不完全一致。客户应用中,可根据
需求选取合适大小的 RPROG。
RPROG 与充电电流的关系可参考以下实测数据表格:
RPROG (K)
IBAT (mA)
300
3
100
9
10
110
2.2
500
1.82
600



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com