Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

TP82 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP82
Description  LDO linear stabilizer
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP82 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP82 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP82 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP82 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP82 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP82 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP82 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP82 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP82 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP82 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
2
引脚说明
引脚说明
引脚说明
引脚说明
5
5
5
5
4
4
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
SOT-23-5
绝对最大额定值
绝对最大额定值
绝对最大额定值
绝对最大额定值
VIN…………………………………………………………………………………………………… .0V~6.5V
VON/OFF………………………………………………………………………………………………… 0V~ VIN
VIN-VOUT ……………………………………………………………………………………………… 0V~6.5V
引脚温度(焊接时间5S)……………………………………………………………………………… ..260℃
贮存温度范围…………………………………………………………………………………..-65℃~+150℃
工作温度范围………………………………………………………………………………………… +150℃
引脚序号
SOT-23- 5
引脚名称
作用
1
V
IN
输入
2
V
SS
电源 地 , 信 号
3
EN
开关 引 脚 ( 高
电平有效)
4
N/C
Not Used
5
V
OUT
输出



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com