Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

2SC5889 Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 2SC5889
Description  2SC5889
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SC5889 Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  2SC5889 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SC5889 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SC5889 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SC5889 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2SC5889
No.7401-2/4
前ページより続く。
min
typ
max
unit
利得帯域幅積
fT
VCE=2V, IC=500mA
350
MHz
出力容量
Cob
VCB=10V, f=1MHz
23
pF
コレクタ・エミッタ飽和電圧
VCE(sat)1
IC=1.5A, IB=30mA
120
180
mV
VCE(sat)2
IC=3A, IB=60mA
230
350
mV
ベース・エミッタ飽和電圧
VBE(sat)
IC=1.5A, IB=30mA
0.85
1.2
V
コレクタ・ベース降伏電圧
V(BR)CBO IC=10µA, IE=0
15
V
コレクタ・エミッタ降伏電圧
V(BR)CES IC=1mA, RBE=∞
10
V
エミッタ・ベース降伏電圧
V(BR)EBO IE=10µA, IC=0
7
V
ターンオン時間
ton
指定回路において
30
ns
蓄積時間
tstg
    〃
210
ns
下降時間
tf
    〃
11
ns
スイッチングタイム測定回路図
VR
RB
VCC=5V
VBE= --5V
20IB1= --20IB2=IC=1.5A
+
+
50
Ω
INPUT
OUTPUT
RL
220
µF
470
µF
PW=20
µs
IB1
D.C.
≦1%
IB2
IC -- VCE
コレクタ・エミッタ電圧, VCE -- V IT05452
0
5
4
3
2
1
0
0.2
0.4
0.6
1.0
0.8
IC -- VCE
コレクタ・エミッタ電圧, VCE -- V IT05453
IC -- VBE
ベース・エミッタ電圧, VBE -- V
IT05454
0
5.0
4.5
4.0
2.5
3.0
3.5
0.5
1.0
1.5
2.0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
hFE -- IC
コレクタ電流, IC -- A
IT05455
100
10
10000
2
3
5
7
1000
2
3
5
7
2
3
5
7
23
5 7 0.1
0.01
23
5 7 1.0
10
23
7
5
0
5
4
3
2
1
01
2
3
5
4
IB=0
IB=0
1mA
2mA
4mA
5mA
6mA
1mA
2mA
3mA
10mA
8mA
15mA
20mA
5mA
4mA
10mA
15mA
20mA
25mA
VCE=2V
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
VCE=2V



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com