Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LM485ESA Datasheet(PDF) 5 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LM485ESA
Description  5V power supply, half-duplex, with 짹15KVESD protection, 500kbps transmission rate, 256-node RS485/RS422 transceiver
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM485ESA Datasheet(HTML) 5 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  LM485ESA Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 9Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
接收器
接收器
输入到输出传播延迟
从低到高
tRPLH
127
200
ns
见图 7 与图 8
VID≥2.0V;
升 与 下 降 沿
时间 VID≤15ns
接收器
输入到输出传播延迟
从高到低
tRPHL
127
200
ns
|tRPLH − tRPHL|
tSKEW2
3
30
ns
见图 7 与图 8
使能到输出低时间
tRZL
20
50
ns
CL = 100 pF, S1
闭 合
( 见 图
9,10)
使能到输出高时间
tRZH
20
50
ns
CL = 100 pF, S2
闭合(见图 9,10)
从输出低到禁能时间
tRLZ
20
50
ns
CL = 100 pF, S1
闭 合
( 见 图
9,10)
从输出高到禁能时间
tRHZ
20
50
ns
CL = 100 pF, S2
闭 合
( 见 图
9,10)
关断状态下
使能到输出高时间
tRZH(SHDN)
3500
ns
CL = 100 pF, S2
闭合(见图 9,10)
关断状态下 使能
到输出低时间
tRZL(SHDN)
3500
ns
CL = 100 pF, S1
闭 合
( 见 图
9,10)
进入关断状态时间
tSHDN
50
200
600
ns
NOTE2
NOTE2:当/RE=1,DE=0 持续时间小于 50ns 时,器件必不进入 shutdown 状态,当大于 600ns 时,必定进入
shutdown 状态。
功能表:
发送
接收
控制
输入
输出
控制
输入
输出
/RE
DE
DI
A
B
/RE
DE
A-B
RO
X
1
1
1
0
0
X
≥-50mV
1
X
1
0
0
1
0
X
≤-200mV
0
0
0
X
Z
Z
0
X
开路/短路
1
1
0
X
Z(Shutdown)
1
1
X
Z
X:任意电平;Z:高阻。
1
0
X
Z(Shutdown)
具有±15KV ESD 保护,500kbps 通迅速率,256 节点 RS485/RS422 收发器
LM485ESA
5V 供电 半双工,
LM485ESA
LM485ESA
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
5/10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com