Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LM485ESA Datasheet(PDF) 9 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LM485ESA
Description  5V power supply, half-duplex, with 짹15KVESD protection, 500kbps transmission rate, 256-node RS485/RS422 transceiver
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM485ESA Datasheet(HTML) 9 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Back Button LM485ESA Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 9Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM485ESA Datasheet HTML 10Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
1 简述
LM485 是用于 RS-485/RS-422 通信的半双工高速收发器,包含一个驱动器和接收器。具有
失效安全,过压保护、过流保护、过热保护功能,允许/RE,DE 端口热插拔输入。
具有低摆率驱动器,能够减小 EMI 和由于不恰当的电缆端接所引起的反射,实现高
达 500 kbps 的无差错数据传输。
2 失效安全
接收器输入短路或开路,或挂接在终端匹配传输线上的所有驱动器均处于禁用状态时(idle),
LM485 可确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为-50mV 和-200mV
实现的。若差分接收器输入电压(A-B)≥-50mV,RO 为逻辑高电平;若电压(A-B)≤-200mV,RO 为逻
辑低电平。当挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时,接收器差分输入电压将通过终端电阻
拉至 0V。依据接收器门限,可实现具有 50mV 最小噪声容限的逻辑高电平。-50mV 至-200mV 门限
电压是符合±200mV 的 EIA/TIA-485 标准的。
3 总线上挂接 256 个收发器
标准 RS-485 接收器的输入阻抗为 12kΩ(1 个单位负载),标准驱动器可最多驱动 32 个单位
负载。SIT485E 收发器的接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗(96kΩ),允许最多 256 个收发器并行
挂接在同一通信总线上。这些器件可任意组合,或者与其它 RS-485 收发器进行组合,只要总负载
不超过 32 个单位负载,都可以挂接在同一总线上。
4 降低 EMI 和反射
LM485 的低摆率驱动器可以减小 EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,驱动器
上升沿的时间与终端的长度有关。
5 驱动器输出保护
通过两种机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高。第一,过流保护,在整个共
模电压范围(参考典型工作特性)内提供快速短路保护。第二,热关断电路,当管芯温度超过 150℃时,
强制驱动器输出进入高阻状态。
典型应用
RS485 收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图 11 显示了典型网络应用电
路.这些器件也能用作电缆长于 4000 英尺的线性转发器,为减小反射,应当在传输线两端以其特性阻
抗进行终端匹配,主干线以外的分支连线长度应尽可能短。
图 11 典型的 RS485 半双工通讯网络
具有±15KV ESD 保护,500kbps 通迅速率,256 节点 RS485/RS422 收发器
LM485ESA
5V 供电 半双工,
LM485
LM485ESA
LM485ESA
LM485ESA
LM485ESA
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
9/10
LM485



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com