Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LSE655 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSE655
Description  Power TOPLED with Lens Hyper-Bright LED
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSE655 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSE655 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
LS E655
Power TOPLED with Lens
Hyper-Bright LED
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2001-03-05
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4-Gehäuse
• Besonderheit des Bauteils: fokussierte
Abstrahlung in SMT-Technologie; hohe
Helligkeit in Achsrichtung
• Wellenlänge: 632 nm (super-rot)
• Abstrahlwinkel: 60°
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 12 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Durchflussspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø330 mm
• ESD-Festigkeit:ESD-sicher bis 2 kV nach
EOS/ESD-5.1-1993
Anwendungen
• Ampelanwendung
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung)
• Innen- und Außenbeleuchtung im Auto-
mobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung
und Bremslichter)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white P-LCC-4 package
• feature of the device: focussed radiation in
SMT technology; high brightness in beam
direction
• wavelength: 632 nm (super-red)
• viewing angle: 60°
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 12 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12-mm tape with 2000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
EOS/ESD-5.1-1993
Applications
• traffic lights
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising)
• interior and exterior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting and brake lights)
• substitution of micro incandescent lamps
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LSE655

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
LIGITEK electronics co....
LSE65540-L41-PF LIGITEK-LSE65540-L41-PF Datasheet
112Kb / 6P
RECTANGLE TYPE LED LAMPS
LSE65540-PF LIGITEK-LSE65540-PF Datasheet
110Kb / 6P
RECTANGLE TYPE LED LAMPS
LSE65540/L41-PF LIGITEK-LSE65540/L41-PF Datasheet
112Kb / 6P
RECTANGLE TYPE LED LAMPS
More results

Similar Description - LSE655

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LAE675 SIEMENS-LAE675 Datasheet
76Kb / 7P
Power TOPLED Hyper-Bright LED
LST676 SIEMENS-LST676 Datasheet
350Kb / 7P
Hyper TOPLED Hyper-Bright LED
LST776 SIEMENS-LST776 Datasheet
346Kb / 7P
Hyper TOPLED RG Hyper-Bright LED
LYE676 SIEMENS-LYE676 Datasheet
77Kb / 7P
Power TOPLED Hyper-Bright LED
logo
List of Unclassifed Man...
LSE675-S1T1-11 ETC-LSE675-S1T1-11 Datasheet
141Kb / 13P
Power TOPLED Hyper-Bright LED
logo
OSRAM GmbH
LBT673 OSRAM-LBT673 Datasheet
188Kb / 15P
HYPER TOPLED, HYPER BRIGHT LED
LAE67B OSRAM-LAE67B Datasheet
173Kb / 14P
Power TOPLED Hyper-Bright LED
LWT673 OSRAM-LWT673 Datasheet
123Kb / 14P
Hyper TOPLED White Hyper-Bright LED
LATBT686 OSRAM-LATBT686 Datasheet
239Kb / 17P
Hyper Multi TOPLED Hyper-Bright LED
LWE67C OSRAM-LWE67C Datasheet
177Kb / 15P
Power TOPLED Hyper-Bright LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com