Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LCG_H9RM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCG_H9RM
Description  OSRAM OSTAR Projection Cube is a new high flux LED for slim designs especially for Projection applications
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCG_H9RM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCG_H9RM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCG_H9RM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCG_H9RM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCG_H9RM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCG_H9RM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCG_H9RM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCG_H9RM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCG_H9RM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCG_H9RM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2012-05-23
2
Version 1.0
LCG H9RM
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Flux
1) page 22
Ordering Code
Typ
Lichtstrom
1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 350 mA
Φ
V [lm]
LCG H9RM-KZLZ-1
97 ... 180
Q65111A1779
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCG H9RM-KZLZ-1 means that only one group
KZ, LX, LY, LZ will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LCG H9RM-KZLZ-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6 In order to ensure availability, single
color chromaticity groups groups will not be orderable (see page 6 for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCG H9RM-KZLZ-1 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KZ, LX, LY, LZ enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B. LCG H9RM-KZLZ-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere
Informationen). LCG H9RM-KZLZ-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 6 spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit
zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com