Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

PM0020 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # PM0020
Description  STR91xFA Flash programming manual
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PM0020 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  PM0020 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics PM0020 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics PM0020 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics PM0020 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics PM0020 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics PM0020 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics PM0020 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics PM0020 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics PM0020 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 87 page
background image
Contents
PM00020
2/87
Contents
1
STR91xFA Flash memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2
Memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3
Initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4
Boot configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.5
Electronic signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6
OTP sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.7
Power down mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.8
JTAG interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.8.1
JTAG access protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.9
Sector write protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.10
Command user interface (CUI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.10.1
Memory bank concurrency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.11
Read operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.11.1
RSR read bank status register (70h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.11.2
RSIG read electronic signature (90h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.11.3
ROTP read OTP sector (98h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.11.4
RD read array (FFh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.12
Write operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.12.1
SE sector erase setup (20h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.12.2
PG program setup (40h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.12.3
CLSR clear status register (50h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.12.4
CR write Flash configuration register (60h)+(03h) . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.12.5
PRP program protection level 1 register (60h)+(01h) or (D0h) . . . . . . . 24
1.12.6
BE bank erase setup (80h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.12.7
PES program/erase suspend (B0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.12.8
LOTP lock OTP sector (C0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.12.9
WOTP write OTP sector (C0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.12.10
PER program/erase resume (D0h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.13
CUI registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.13.1
Bank status register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.13.2
Protection level 2 register (STR91xFAxx2 and STR91xFAxx4) . . . . . . . 28
1.13.3
Protection level 2 register (STR91xFAxx6 and STR91xFAxx7) . . . . . . . 29



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com