Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

AXP173 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AXP173
Description  Enhanced Single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AXP173 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  AXP173 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers AXP173 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 45 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 3/45
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP173
1.概述(Summary)
AXP173 是高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换
输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足目前日益复杂的应用处理
器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
AXP173 内部集成了一个自适应 USB-Compatible 的充电器,2 路降压转换器(Buck DC-DC converter),
4 路线性稳压器(LDO),电压/电流/温度监视等多路 12-Bit ADC。为保证电源系统安全稳定,AXP173 还
整合了过
/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。
AXP173 具有外部适配器和 USB 以及电池等三输入能力,其智慧电能平衡(Intelligent Power Select,
IPS™)电路可以在 USB 以及外部交流适配器、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并且在
只有外部输入电源而没有电池
(或者电池过放/损坏)的情况下也可以使应用系统正常工作。
AXP173 提供了一个与主机通讯的两线串行通讯接口:Two Wire Serial Interface (TWSI),应用处理器可
以通过这个接口去打开或关闭某些电源输出,设置它们的电压,访问内部寄存器和多种测量数据
(包括 Fuel
Gauge)。高精度(0.5%)的电量测量数据方便消费者更清楚的实时掌握电能使用状况,给消费者带来前
所未有的设备电能使用体验。当应用系统不需要调整
AXP173 的默认输出时,它也可独立工作而无需应
用处理器的干预。
AXP173 提供 5mm x 5mm 32-pin QFN 封装。
应用产品
手持式移动设备
智能移动电话
, PMP/MP4, 数
码相机
, 数字摄像机, 手持导
航设备
GPS, PDA, 手持数字
广播电视接收机
移动互联网设备
MID
数码相框,便携
DVD 播放器,
超便携移动电脑
UMPC and
UMPC-like,学习机
应用处 理器电 路系统
Application Processor systems
其它电池和多电源应用系统
管脚定义



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com