Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

DFA150BA Datasheet(PDF) 1 Page - SanRex Corporation

Part # DFA150BA
Description  3-PHASE DIODE BRIDGE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANREX [SanRex Corporation]
Direct Link  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

DFA150BA Datasheet(HTML) 1 Page - SanRex Corporation

  DFA150BA Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation DFA150BA Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
DFA150BA
3-PHASE DIODE BRIDGE + THYRISTOR
■Maximum Ratings 最大定格
(Unless otherwise Tj=25℃ / 特にことわらない限り Tj=25℃)
Symbol
記号
Item
項 目
Ratings
 定格値
Unit
単位
DFA150BA80
DFA150BA160
VRRM
Repetitive Peak Reverse Voltage ピーク繰返し逆電圧
800
1600
V
VRSM
Non-Repetitive Peak Reverse Voltage ピーク非繰返し逆電圧
960
1700
V
VDRM
Repetitive Peak Off-State Voltage 定格ピーク繰返しオフ電圧
800
1600
V
Symbol 記号
Item
 項 目
Conditions
 条 件
Ratings 定格値 Unit 単位
D
I
O
D
E
 
ダ
イ
オ
ー
ド
部
ID
Output Current
(D.C.)直流出力電流
Three phase full wave
,三相全波整流回路 Tc=105℃
150
A
IFSM
Surge forward current サージ順電流
1cycle, 50/60Hz, Peak value, non-repetitive
50/60Hz,
商用単相半波1サイクル, 正弦半波, 波高値, 非繰返し
1460/1600
A
Tj
Operating Junction Temperature 接合部温度
-40~+150
℃
IRRM
Repetitive Peak Reverse Current
,max1 逆電流1
VD=700V
,Tj=25℃
0.05
mA
IRRM
Repetitive Peak Reverse Current
,max2 逆電流2
VD=VRRM
,Tj=25℃
0.1
mA
IRRM
Repetitive Peak Reverse Current
,max3 逆電流3
VD=VRRM
,Tj=150℃
15
mA
VFM
Forward Voltage Drop
,max 順電圧降下
IFM=150A
,Inst.measurement 瞬時測定
1.35
V
Rth(j-c) Thermal Impedance
,max 熱抵抗
Junction to case
(Total)接合部─ケース間(TOTAL)
0.09
℃/ W
T
H
Y
R
I
S
T
O
R
 
サ
イ
リ
ス
タ
部
IT(AV) Average On-State Current 平均オン電流
Single phase hulf wave.180
°condution,Tc=105℃
導通角180°
,
単相半波平均値(三相全波整流Tc=105℃)
150
A
ITSM
Surge On-State Current サージオン電流
½
50/60Hz,
商用単相半波1サイクル, 正弦半波, 波高値, 非繰返し
1460/1600
A
I2t
I2t
(for fusing)電流二乗時間積
10670
A2s
di/dt
Critica Rate of Rise of On-State Current 臨海オン電流上昇率
IG=100mA
,VD=½
150
A/
μs
Tj
Operating Junction Temperature 接合部温度
-40~+150
℃
IDRM IRRM
(Repetitive)Peak Off-State Current,max オフ(逆)電流
VD=VDRM
,VD=VRRM,Tj=135℃
100
mA
VTM
Peak On-State Voltage
,max オン電圧
ITM=150A
,Inst. measurement 瞬時測定
1.35
V
IGT/VGT Gate Trigger Current
,max/Voltage,max ゲートトリガ電流/電圧
IT=1A
,VD=6V,Tj=25℃
70/3
mA/V
dv/dt
Critical Rate of Rise of Off-state Voltage
,min
臨界オフ電圧上昇率
VD=
⅔
500
V/
μs
VD=
⅔
50
IH
Holding Current 代表保持電流
Tj=25
℃
100
mA
IL
Latching Current 代表ラッチング電流
Tj=25
℃
80
mA
Rth(j-c) Thermal Impedance
,max 熱抵抗
Junction to Case 接合部─ケース間
0.22
℃/ W
G
E
N
E
R
A
L
 
全
体
Tstg
Storage Temperature 保存温度
-40~+125
℃
Mounting torque
締付トルク
Mounting
(M5)取付
Recommended Value
推奨値
1.5
~2.5(15~25)
2.7
(28)
N
・m
(kgf・cm)
Terminals
(M5)端子
Recommended Value
推奨値
1.5
~2.5(15~25)
2.7
(28)
Rth(c-f) Thermal Impedanc
,max 接触熱抵抗
Thermal conductivity of silicone grease=7
×10-3(W/
cm
・℃),Effective rate of contact. 0.6
シリコングリスの熱伝導率=7×10-3(W/cm・℃),接触有効率0.6
0.1
℃/ W
VISO
Isolation Breakdown Voltage
(R.M.S.)絶縁耐力(実効値) A.C., 1minute 主端子─ベース間,A. C. 1分間
2500
V
Mass 質量
Typical value
 標準値
150
g
80
32
30
20
20
20
93.5MAX
29
5
4
3
4.0
Unit
単位:mm
UL; E76102
(M)
1(+)
2(−)
(∼)
(∼)
(∼)
DFA_BA
0
5 4 3
(G(THY))6
(K(THY))7
DFA150BA is isolated power module
designed for the rectification requiring
prevention rush current. This module has
six diodes connected in 3-phase bridge, and
a thyristor connected in series with the DC
line.
SanRex
パワーモジュールDFA150BAシ
リーズは、突入防止回路用として設計さ
れた絶縁形複合モジュールです。6個の
ダイオードを内部で三相ブリッジ接続し
ており、1個のサイリスタが直流ライン
に接続されております。
〈Advantages〉
〈特長〉
• Compact 3-phase bridge with prevention
rush current
•
複合
、
非常
設計
。
• Isolated package
• 絶縁
(電極端子─取付
間)
、他
同一
取付
可能
。
〈Applications〉
〈用途〉
• Inverter for motor control, AC stabilized
power supply, SMPS
• AC、DC
制御
、交流
安定化電源、
電源
(DFA150BA-S79-1303)


Similar Part No. - DFA150BA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SanRex Corporation
DFA150AA160 SANREX-DFA150AA160 Datasheet
122Kb / 3P
THREE PHASE DIODETHYRISTOR
DFA150AA80 SANREX-DFA150AA80 Datasheet
122Kb / 3P
THREE PHASE DIODETHYRISTOR
DFA150CB SANREX-DFA150CB Datasheet
856Kb / 3P
3-PHASE DIODE BRIDGE
More results

Similar Description - DFA150BA

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shindengen Electric Mfg...
S15VTA80 SHINDENGEN-S15VTA80 Datasheet
272Kb / 5P
3 Phase Bridge Diode
D45XT80 SHINDENGEN-D45XT80 Datasheet
129Kb / 2P
3 Phase Bridge Diode
logo
SanRex Corporation
DFA150CB SANREX-DFA150CB Datasheet
856Kb / 3P
3-PHASE DIODE BRIDGE
DFA200CB SANREX-DFA200CB Datasheet
865Kb / 3P
3-PHASE DIODE BRIDGE
logo
Shindengen Electric Mfg...
D45XT80 SHINDENGEN-D45XT80_17 Datasheet
463Kb / 4P
3 Phase Bridge Diode
S10VT60 SHINDENGEN-S10VT60_17 Datasheet
457Kb / 4P
3 Phase Bridge Diode
S10VTA60 SHINDENGEN-S10VTA60_17 Datasheet
461Kb / 4P
3 Phase Bridge Diode
S15VT60 SHINDENGEN-S15VT60_17 Datasheet
440Kb / 4P
3 Phase Bridge Diode
S20VT60 SHINDENGEN-S20VT60_17 Datasheet
458Kb / 4P
3 Phase Bridge Diode
S20VTA60 SHINDENGEN-S20VTA60_17 Datasheet
419Kb / 4P
3 Phase Bridge Diode
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com