Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

DFA150BA Datasheet(PDF) 2 Page - SanRex Corporation

Part # DFA150BA
Description  3-PHASE DIODE BRIDGE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANREX [SanRex Corporation]
Direct Link  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

DFA150BA Datasheet(HTML) 2 Page - SanRex Corporation

  DFA150BA Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation DFA150BA Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DFA150BA
Max.
Maximum Forward Characteristics
最大順特性
0.5
1.0
1.5
2.5
2.0
1000
100
10
Forward Voltage Drop  VF(V)
順電圧降下 VF(V)
順電流
IF
(A)
Tj=150℃
Tj=25℃
Per one element
単位エレメント当り
Per one element
単位エレメント当り
60Hz
60Hz
50Hz
50Hz
Tj=25℃ start
Singlephasehal
fwave
200
600
400
800
1400
1600
1800
1200
1000
01
100
10
Times
通電サイクル数 n(cycles)
Surge Forward Current Rating〈Non-Repetitive〉
サージ順電流耐量〈非繰返し〉
サージ順電流
IFSM
(A)
Maximum
最大値
per one Module
モジュール当たり
0.001
0.01
0.1
1
10
Time
時 間 t(sec)
DIODE Transient Thermal Impedance
ダイオード部 過渡熱インピーダンス特性
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.01
0
Junction to Case
接合部─ケース間
過渡熱抵抗
θj-c
(℃/W)
SCR Gate Characteristics
サイリスタ部 ゲートトリガ特性
Gate Current(mA)
ゲート電流 (mA)
1
0.1
10
100
1000
100
10
10000
135℃
25℃
25℃
Peak Forward Gate Voltage(10V)
定格ピークゲート順電圧
Maximum Gate Non-Trigger Voltage
最小非トリガ電圧
Peak Gate Power(10W)
定格ピークゲート損失
Average Gate Power(3W)
定格平均ゲート損失
−30℃
−30℃
−20℃
−20℃
−10℃
−10℃
ゲート電
(V)
SCR Maximum Forward Characteristics
サイリスタ部 最大オン特性
On-State Voltage Drop VTM(V)
オン電圧 VTM(V)
0.5
1.5
1.0
2.5
2.0
1000
100
10
オン電流
IT
(A)
Tj=150℃
Tj=25℃
0.001
0.01
0.1
1
10
Time(sec)
時 間 t(秒)
SCR Transient Thermal Impedance
サイリスタ部 過渡熱インピーダンス特性
0.08
0.10
0.12
0.14
0.19
0.18
0.20
0.06
0.04
0.02
0.00
junction to case
接合部─ケース間
junction to case
接合部─ケース間
過渡熱インピーダンス
θj-c
(℃/W)
Maximum
最大値



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com