Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LRQH9F Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LRQH9F
Description  SMT package, standard SMT
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRQH9F Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LRQH9F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRQH9F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRQH9F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRQH9F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRQH9F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRQH9F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRQH9F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRQH9F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRQH9F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
LR QH9F, LY QH9F
2012-03-16
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5)
Seite 15
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5)
page 15)
Gruppe
Group
yellow @ 5 mA
Einheit
Unit
min.
max.
3
583
586
nm
4
586
589
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke1) Seite 15
Luminous Intensity1) page 15
IV (mcd)
Lichtstrom2) Seite 15
Luminous Flux2) page 15
ΦV (mlm)
P1
P2
Q1
Q2
R1
45 …
56
56 …
71
71 …
90
90 … 112
112 … 140
150 (typ.)
200 (typ.)
240 (typ.)
300 (typ.)
380 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: P1-3
Example:P1-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
P1
3
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note:
No packing unit / tape ever contains more than group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com