Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LCW-G5GP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-G5GP
Description  white PLCC-4 package, clear silicone resin
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-G5GP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCW-G5GP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-G5GP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2012-04-12
2
LCW G5GP
Anm: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 9 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LCW G5GP-FYGY-5R8T bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen FY,
FZ, GX oder GY enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW G5GP-FYGY-5R8T bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -5R bis -8T enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 9
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LCW G5GP-FYGY-5R8T means that only one group FY, FZ, GX or GY will be shippable for any one
reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. LCW G5GP-FYGY-5R8T means that only 1
chromaticity coordinate group -5R8T will be shippable.
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farbtemperatur
color
temperature
Lichtstrom
1) Seite 23
Luminous
Flux1) page 23
I
F = 100 mA
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2)
Seite 23
Luminous
Intensity2)
page 23
I
F = 100 mA
IV (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LCW G5GP-FYGY-5R8T
3000 K
13.0 ... 24.0
5.0 (typ.)
Q65110A9079
LCW G5GP-FZHX-5L7N
4000 K
15.0 ... 33.0
6.4(typ.)
Q65110A9081



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com