Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LP2701A Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2701A
Description  Non-IsolatIon Control Drive
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2701A Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2701A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
LP2701A
非隔离降压开关电源恒压控制驱动
LP2701A_CN_DS_Rev.1.4
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
O
PK
on
V
V
I
L
t
IN
其中,L 是电感量;I
PK 是芯片固定的电感峰值电
流;V
IN 是经整流后的母线电压;VO 是输出电压。
当功率管关断,流过储能电感的电流从峰值开始
下降到零时,此段持续时间是电感电流的续流时
间。电感电流的续流时间 ts 为:
O
PK
s
V
I
L
t
根据输出电流 I
O 大小可以得到:
)
t
(t
f
Ipk
0.5
I
s
on
O
从而得到电感的设定值为:
2
IN
O
IN
O
O
Ipk
V
f
)
V
(V
V
I
2
L
其中,f 为系统工作频率,典型工作频率是 66KHz。
根据上述的公式及所需要的工作频率以及输出电
压电流条件即可选取适当的电感量。
当 LP2701A 工作在 Buck 电感电流连续模式,f 取
典型工作频率 66KHz 且根据输出电压电流条件,
电感量可以通过以下公式得出:
)
I
(I
V
f
2
V
)
V
(V
L
O
PK
IN
O
O
IN
保护功能
LP2701A 内置多重保护功能,
包括 V
BP 钳位电路、
VBP 欠压保护,输出短路保护,过热保护等功能。
自动重启
一旦出现输出过载、输出短路或开环等错误状态,
LP2701A 会进入自动重启状态,直至错误状态解
除,恢复正常。
过温保护
芯片具有过温保护功能,当芯片 LP2701A 温度过
高,达到 150°C 时,芯片检测到过温保护,功率
管关断,直到芯片温度降到 130°C,功率管重新开
启。过温保护可以有效地防止芯片过热损坏。
PCB 设计
在设计 LP2701A PCB 时,需要遵循以下指南:
VBP 电容:
VBP 电容需要紧靠芯片 BP 管脚
FB 上下分压电阻:
FB 脚上下分压电阻紧靠 FB 管脚
功率环路的面积:
减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、
母线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极
管、输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com