Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LP2701A Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2701A
Description  Non-IsolatIon Control Drive
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2701A Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2701A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2701A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
LP2701A
非隔离降压开关电源恒压控制驱动
LP2701A_CN_DS_Rev.1.4
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
内部结构框图
电源产生模块
BG
VREF
IREF
BG
Vref
UVLO
POK
逻辑单元
驱动
BP
S
BG
SW
FB
POK
功率管
开通判定
OSC
0.86V
DRV
D
自动重启
动判定
0.5V
GND
0.5V
图 4 LP2701A 内部框图
应用信息
LP2701A 是一款高效率高精度的非隔离开关电源
恒压控制驱动芯片。采用特有的恒压控制模式,
内部集成 500V 功率开关,无需启动电阻和辅助绕
组供电,只需要很少的外围组件就可以达到优异
的恒压特性。系统可以工作在电感电流断续模式
和电感电流连续模式。方案设计灵活,外围应用
简单,可以用更低的系统成本做更大的输出功率。
启动
系统上电后,母线电压通过芯片内部高压 JFET 对
VBP 旁路电容充电,当 VBP 电压达到芯片开启阈值
时,芯片内部控制电路开始工作。芯片正常工作
时,所需的工作电流仍然通过内部的 JFET 对其提
供。
LP2701A 的 VBP 钳位电路可以有效的防止因 PCB
漏电等干扰问题造成的 V
BP 电压超标,提高系统
工作可靠性。
恒压控制,输出电压设置
恒压控制由反馈输入端 FB 阈值电压设定,计算公
式如下:
FB
FBL
FBH
FBL
O
V
R
R
R
V
其中,V
O 要设定的输出电压,VFB 是芯片内部设
定的阈值电压,R
FBH 是 FB 上分压电阻,RFBL 是
FB 下分压电阻。
Buck 架构电感设定
当 LP2701A 工作于电感电流断续模式,功率管导
通时,流过储能电感的电流从零开始上升,导通
时间为:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com