Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LP2707A Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2707A
Description  High efficiency AC / DC converter control chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2707A Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2707A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
LP2707A
高效率 AC/DC 转换器控制芯片
LP2707A_CN_DS_Rev.1.7
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
电气参数(注 4, 5)(无特别说明情况下,V
BP =6 V,TA =25℃)
符号
描述
条件
最小值
典型值
最大值
单位
控制部分
Fosc
标准模式下输出频率
平均
120
132
140
kHz
抖频
8
DCmax
最大占空比
62
65
%
IFB
反馈引脚关断阈值电流
30
49
68
uA
VFB
反馈引脚关断阈值电压
T = 0 °C~ 125 °C
2.31
2.51
2.71
V
VBP
BP 引脚电压
5.60
5.85
6.15
V
VSHUNT
BP 引脚分流电压
6.0
6.4
6.7
V
保护部分
ILIMIT
标准电流限流点
di/dt=200mA/uS
350
mA
tLEB
前沿消隐时间
170
215
nS
tILD
电流限流延迟
150
nS
TSD
热关断温度
130
140
150
°C
TSDH
热关断迟滞
45
°C
输出部分
RDS(ON)
导通电阻
DC
16
20
Ω
BVDSS
击穿电压
判据 IDSS<250uA
650
V
Treset on
自动重启动导通时间
64
mS
Treset stop
自动重启动停止时间
1.2
S
注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。
注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com