Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LP2707A Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP2707A
Description  High efficiency AC / DC converter control chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP2707A Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP2707A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP2707A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
LP2707A
高效率 AC/DC 转换器控制芯片
LP2707A_CN_DS_Rev.1.7
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
内部结构框图
调节器
5.8V
电流限
BP
S
FB
D
前沿消隐
时间
S
R
Q
Q
过温保护
5.85V
4.9V
自动重
启计数
RESET
JITTER
CLOCK
DCMAX
振
荡
器
VFB-VTH
VILIMIT
CLOCK
图 3 LP2707A 内部框图
应用信息
LP2707A 在一个器件上集成了一个高压功率
MOSFET 及一个电源控制器。
跟通常的 PWM(脉
宽调制)控制器不同,它使用简单的开/关控制
方式来稳定输出电压。这个控制器包括了一个振
荡器、反馈电路(感测及逻辑)
、流限状态调节
器、5.85V 稳压器、旁路/多功能引脚欠压及过压
电路、过热保护、电流限流电路,前沿消隐电路
及一个 650V 的功率 MOSFET 管。此外,还增加
了自动重启及频率抖动功能。
5.85 V 稳压器及 6.4 V 分流电压箝位
在 MOSFET 处在关闭期间,5.85V 稳压器就会从
漏极电压吸收电流,将连接到旁路引脚的旁路电
容充电到 5.85V。旁路/多功能引脚是内部供电电
压节点。当 MOSFET 导通时,器件利用储存在
旁路电容内的能量工作。内部电路极低的功率耗
散使 LP2707A 可使用从漏极吸收的电流持续工
作。一个 0.1μF 的旁路电容就足够实现高频去耦
及能量存储。此外,当有电流从外部提供给旁路
/多功能引脚时,一个 6.4V 的分流稳压箝位电路
会将旁路/多功能引脚电压箝在 6.4V。利用偏置
绕组经过外部电阻向 LP2707A 供电,可以将空
载能耗降低到 50mW 以下。
旁路引脚欠压
当旁路引脚电压下降到 4.9V 以下时关断功率
MOSFET。在稳态工作下一旦旁路引脚电压下降
到 4.9 V 之下,它必须再上升回 5.85 V 才可重新
开启功率 MOSFET。
过热保护
热关断电路检测芯片的温度。阈值设置在 140 °C
(典型)并具备 45 °C(典型)的迟滞范围。当芯
片温度超过这个阈值,功率 MOSFET 关闭,直
到结温度下降到 95 °C,MOSFET 才会重新开启。
采用 45 °C 的迟滞可防止因持续故障而使 PCB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com