Electronic Components Datasheet Search
  British  ▼
ALLDATASHEET.CO.UK

X  

LP3668 Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3668
Description  BIcIrcular feedback control chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3668 Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP3668 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3668 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
LP3668
双绕组原边反馈控制芯片
LP3668_CN_DS_Rev.0.96
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
概述
LP3668 是一款高性能隔离型适配器和充电器
的双绕组控制芯片,省去变压器的辅助绕组,优化
系统成本。通过检测变压器原边的电流和电压实现
恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以省略
TL431、光电耦合器以及辅助绕组供电。
LP3668 通过设定外部的限流电阻和变压器原
副边匝比来实现恒流输出功能,无需辅助绕组,通
过设定 FB 的分压电阻就可以实现恒压功能。同时
为了实现更好的输出电压调整率,LP3668 内置输出
线缆补偿功能,可以通过设定 FB 上电阻的值来调
节输出线缆补偿值。
LP3668 集成了多种保护功能,包括 VCC 钳位
/欠压保护,FB 电阻开短路保护,输出短路保护,
过温保护等。
LP3668 采用 SOP7/SOP8 封装
特点
集成 BJT,适用于 12W 以下隔离方案
双绕组变压器方案,优化系统成本
极低的待机功耗,满足六级能效
谷底开通机制,提升系统效率
专利的电流驱动,降低温升
特有随机抖频,改善 EMI
高精度的恒压恒流控制
特有的输出线损补偿技术
输出短路保护功能
FB 电阻开短路保护功能
VCC 欠压保护功能
过温保护
应用
手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式设
备等的适配器、充电器
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代
其它辅助电源
典型应用
AC
Vout
+
-
C
VCC
FB
CS
GND
AC
Vout
+
-
C
VCC
FB
CS
GND
图 1 LP3668 双绕组典型应用
图 2 LP3668 三绕组典型应用
定购信息
定购型号
封装
包装形式
打印
LP3668
SOP7、SOP8
盘装
4000 颗/盘
LP3668
Xxxxx
X:A/B/C/D
SOP7 封装
X:E/F
SOP8 封装
xxxx:批号


Similar Part No. - LP3668

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP3669 LANDP-LP3669 Datasheet
764Kb / 8P
BIcIrcular feedback control chip
LP3669CS LANDP-LP3669CS Datasheet
679Kb / 7P
BIcIrcular feedback control chip
LP3669FS LANDP-LP3669FS Datasheet
616Kb / 7P
BIcIrcular feedback control chip
More results

Similar Description - LP3668

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP2775 LANDP-LP2775 Datasheet
518Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP2792 LANDP-LP2792 Datasheet
514Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3669 LANDP-LP3669 Datasheet
764Kb / 8P
BIcIrcular feedback control chip
LP3669CS LANDP-LP3669CS Datasheet
679Kb / 7P
BIcIrcular feedback control chip
LP3669FS LANDP-LP3669FS Datasheet
616Kb / 7P
BIcIrcular feedback control chip
LP3716CS LANDP-LP3716CS Datasheet
500Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3773D LANDP-LP3773D Datasheet
537Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3783B LANDP-LP3783B Datasheet
539Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3783BM LANDP-LP3783BM Datasheet
543Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
S9111C LANDP-S9111C Datasheet
529Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com